データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RZF030P01 データシート(PDF) 5 Page - Rohm

部品番号 RZF030P01
部品情報  1.5V Drive Pch MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RZF030P01 データシート(HTML) 5 Page - Rohm

  RZF030P01 Datasheet HTML 1Page - Rohm RZF030P01 Datasheet HTML 2Page - Rohm RZF030P01 Datasheet HTML 3Page - Rohm RZF030P01 Datasheet HTML 4Page - Rohm RZF030P01 Datasheet HTML 5Page - Rohm RZF030P01 Datasheet HTML 6Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
RZF030P01
Data Sheet
5/5
www.rohm.com
c
2009 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
2009.01 - Rev.A
Measurement circuits
Fig.1-1 Switching Time Measurement Circuit
VGS
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
Fig.1-2 Switching Waveforms
90%
90%
90%
10%
10%
10%
50%
50%
Pulse Width
VGS
VDS
ton
toff
tr
td(on)
tf
td(off)
Fig.2-1 Gate Charge Measurement Circuit
VGS
IG(Const.)
RG
VDS
D.U.T.
ID
RL
VDD
Fig.2-2 Gate Charge Waveforms
VG
VGS
Charge
Qg
Qgs
Qgd
Notice
This product might cause chip aging and breakdown under the large electrified environment. Please consider to design ESD
protection circuit.


同様の部品番号 - RZF030P01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
RZF030P01 ROHM-RZF030P01 Datasheet
253Kb / 6P
   1.5V Drive Pch MOSFET
More results

同様の説明 - RZF030P01

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
TT8J11 ROHM-TT8J11 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
TT8J1 ROHM-TT8J1_09 Datasheet
230Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J12 ROHM-QS8J12 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
TT8J13 ROHM-TT8J13 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
QS6J11 ROHM-QS6J11 Datasheet
227Kb / 5P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J1 ROHM-QS8J1 Datasheet
190Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
US6J11 ROHM-US6J11_09 Datasheet
239Kb / 5P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
TT8J21 ROHM-TT8J21_09 Datasheet
201Kb / 6P
   1.5V Drive PchPch MOSFET
QS8J11 ROHM-QS8J11 Datasheet
1Mb / 7P
   1.5V Drive Pch Pch MOSFET
RZL025P01 ROHM-RZL025P01 Datasheet
209Kb / 6P
   1.5V Drive Pch MOSFET
RZR040P01 ROHM-RZR040P01 Datasheet
223Kb / 5P
   1.5V Drive Pch MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com