データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KDZ4.3B データシート(PDF) 4 Page - Rohm

部品番号 KDZ4.3B
部品情報  Voltage regulation
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ROHM [Rohm]
ホームページ  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

KDZ4.3B データシート(HTML) 4 Page - Rohm

  KDZ4.3B Datasheet HTML 1Page - Rohm KDZ4.3B Datasheet HTML 2Page - Rohm KDZ4.3B Datasheet HTML 3Page - Rohm KDZ4.3B Datasheet HTML 4Page - Rohm KDZ4.3B Datasheet HTML 5Page - Rohm KDZ4.3B Datasheet HTML 6Page - Rohm KDZ4.3B Datasheet HTML 7Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
www.rohm.com
© 2013 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
KDZ series
lElectrical characteristic curves
10
100
1000
10000
0.001
0.01
0.1
1
10
1
10
100
1000
0.001 0.01
0.1
1
10
100 1000
Rth(j-a)
Rth(j-c)
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
-0.08
-0.06
-0.04
-0.02
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0
10
20
30
40
0
200
400
600
800
1000
1200
0
25
50
75
100
125
150
AMBIENT TEMPERATURE : Ta(°C)
Pd-Ta CHARACTERISTICS
TIME : t(ms)
PRSM-TIME CHARACTERISTICS
ZENER VOLTAGE : VZ(V)
γZ -VZ CHARACTERISTICS
TIME : t(s)
Rth-t CHARACTERISTICS
t
PRSM
1ms
IM=10mA
IF=100mA
300ms
time
Mounted on glass epoxy board
4/6
2013.11 - Rev.H


同様の部品番号 - KDZ4.3B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
KDZ4.3B ROHM-KDZ4.3B Datasheet
115Kb / 5P
   Zener diode
logo
Diodes Incorporated
KDZ4.3B DIODES-KDZ4.3B Datasheet
128Kb / 5P
   Zener diode
logo
Rohm
KDZ4.3B ROHM-KDZ4.3B Datasheet
116Kb / 5P
   Zener diode
KDZ4.3B ROHM-KDZ4.3B Datasheet
117Kb / 5P
   Voltage regulation
KDZ4.3B ROHM-KDZ4.3B Datasheet
116Kb / 5P
   Zener diode
More results

同様の説明 - KDZ4.3B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Rohm
VDZT2R10B ROHM-VDZT2R10B Datasheet
138Kb / 6P
   Voltage regulation
KDZTR16B ROHM-KDZTR16B Datasheet
413Kb / 7P
   Voltage regulation
KDZTR7-5B ROHM-KDZTR7-5B Datasheet
117Kb / 5P
   Voltage regulation
PTZTE255.6B ROHM-PTZTE255.6B Datasheet
154Kb / 5P
   Voltage regulation
PTZTE2512A ROHM-PTZTE2512A Datasheet
444Kb / 11P
   Voltage regulation
logo
Seiko Instruments Inc
S-882125AMH-M2ATFZ SII-S-882125AMH-M2ATFZ Datasheet
1Mb / 24P
   VOLTAGE REGULATION
logo
Rohm
PTZTE2516B ROHM-PTZTE2516B Datasheet
154Kb / 5P
   Voltage regulation
UDZSTE-173.0B ROHM-UDZSTE-173.0B Datasheet
158Kb / 2P
   Voltage Regulation
VDZT2R12B ROHM-VDZT2R12B Datasheet
142Kb / 5P
   Voltage regulation
UMZ27NT106 ROHM-UMZ27NT106 Datasheet
136Kb / 3P
   Voltage regulation
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com