データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-302G データシート(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-302G
部品情報  0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-302G データシート(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-302G Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-302G Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
0.3
INCH
DUAL
DIGITS
DISPLAY
A-302G B/W
REV:A / 0
2) Use Display with holder made of resin (Fig.4) to position the PIN.
—FORMED LEAD
1) The PIN should be bent at a point located at least 2mm away from the package. Bending should
be performed with base fixed means of a jig or pliers (Fig.5)
2) Forming PIN should be carried our prior to soldering and never during or after soldering.
3) Form the PIN to ensure alignment between the PIN and the hole on board, so that stress against
the Display is prevented. (Fig.6)
DRAWING NO. : DS-12-08-0069
DATE : 2008-11-12
Page : 7
Fig.5
Fig.6
Fig.4
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-302G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-302G ETC1-A-302G Datasheet
109Kb / 1P
   DUAL DIGITS DISPLAY
More results

同様の説明 - A-302G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-302E PARALIGHT-A-302E Datasheet
201Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-302SR PARALIGHT-A-302SR Datasheet
195Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-302E-A PARALIGHT-C-302E-A Datasheet
203Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSD-322G CHINASEMI-CSD-322G Datasheet
172Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322T9 CHINASEMI-CSD-322T9 Datasheet
176Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322V9 CHINASEMI-CSD-322V9 Datasheet
171Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322S CHINASEMI-CSD-322S Datasheet
175Kb / 6P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322B7 CHINASEMI-CSD-322B7 Datasheet
170Kb / 5P
   0.3 Inch Dual Digits Display
CSD-322M9 CHINASEMI-CSD-322M9 Datasheet
191Kb / 6P
   0.3 Inch Dual Digits Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C302SR-NW PARALIGHT-C302SR-NW Datasheet
195Kb / 10P
   0.3 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com