データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-392Y データシート(PDF) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-392Y
部品情報  0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-392Y データシート(HTML) 7 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-392Y Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-392Y Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 10 page
background image
0.39
INCH
DUAL
DIGITS
DISPLAY
A-392Y
REV:A / 2
2) Use Display with holder made of resin (Fig.4) to position the PIN.
—FORMED LEAD
1) The PIN should be bent at a point located at least 2mm away from the package. Bending should
be performed with base fixed means of a jig or pliers (Fig.5)
2) Forming PIN should be carried our prior to soldering and never during or after soldering.
3) Form the PIN to ensure alignment between the PIN and the hole on board, so that stress against
the Display is prevented. (Fig.6)
DRAWING NO. : DS-12-04-0092
DATE : 2013-04-10
Page : 7
Fig.5
Fig.6
Fig.4
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-392Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-392Y ETC-A-392Y Datasheet
107Kb / 1P
   DUAL DIGITS DISPLAY
More results

同様の説明 - A-392Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-392SR-L24 PARALIGHT-A-392SR-L24 Datasheet
198Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-392E PARALIGHT-C-392E Datasheet
200Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-392G PARALIGHT-C-392G Datasheet
198Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-392E-L165-EP-A PARALIGHT-A-392E-L165-EP-A Datasheet
213Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-392G PARALIGHT-A-392G Datasheet
198Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
C-392SR-EP-A PARALIGHT-C-392SR-EP-A Datasheet
203Kb / 10P
   0.39 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYT-3931AX-00 FORYARD-FYT-3931AX-00 Datasheet
475Kb / 5P
   0.39 Inch (10.00mm) digit height Three Digits Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-362G-L60 PARALIGHT-A-362G-L60 Datasheet
197Kb / 10P
   0.36 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-402G PARALIGHT-A-402G Datasheet
215Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
A-402G-10 PARALIGHT-A-402G-10 Datasheet
201Kb / 10P
   0.4 INCH DUAL DIGITS DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com