データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-1061SR データシート(PDF) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-1061SR
部品情報  1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-1061SR データシート(HTML) 2 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

  A-1061SR Datasheet HTML 1Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 2Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-1061SR Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
1.0
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-1061SR
REV:A / 1
PACKAGE DIMENSIONS
NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)
2. Tolerance is
6 0.25(0.010") unless otherwise specified.
DRAWING NO. : DS-11-05-XXXX
DATE : 2013-04-10
Page : 2
HD-R/RD013
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-1061SR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1061E-AH PARALIGHT-A-1061E-AH Datasheet
199Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-1061SR

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-1021SR PARALIGHT-C-1021SR Datasheet
207Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-1014M9 CHINASEMI-CSS-1014M9 Datasheet
191Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
CSS-1018B7 CHINASEMI-CSS-1018B7 Datasheet
186Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1021SR PARALIGHT-A-1021SR Datasheet
149Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-1021E-A PARALIGHT-A-1021E-A Datasheet
206Kb / 11P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-1014T9 CHINASEMI-CSS-1014T9 Datasheet
192Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
CSS-1018V9 CHINASEMI-CSS-1018V9 Datasheet
187Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-1021E PARALIGHT-C-1021E Datasheet
198Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
China Semiconductor Cor...
CSS-1014G CHINASEMI-CSS-1014G Datasheet
191Kb / 6P
   1.0 Inch Single Digit Display
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
A-1021G-A PARALIGHT-A-1021G-A Datasheet
207Kb / 10P
   1.0 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com