データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

A-3001E データシート(PDF) 9 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 A-3001E
部品情報  3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PARALIGHT [PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.para.com.tw
Logo PARALIGHT - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

A-3001E データシート(HTML) 9 Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

Back Button A-3001E Datasheet HTML 3Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 4Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 5Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 6Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 7Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 8Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 9Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 10Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. A-3001E Datasheet HTML 11Page - PARA LIGHT ELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
3.00
INCH
SINGLE
DIGIT
DISPLAY
A-3001E
REV:A / 0
—LEAD STRENGTH
1) Bend strength
Do not bend the PIN more than twice. (Fig.7)
2) Tensile strength (@Room Temperature)
If the force is 1kg or less, there will be no problem. (Fig.8)
—HANDLING PRECAUTIONS
Although rigid against vibration, the Display may damaged or scratched if dropped. So take care
when handling.
—CHEMICAL RESISTANCE
1) Avoid exposure to chemicals as it may attack the Display surface and cause discoloration.
2) When washing is required, refer to the following table for the proper chemical to be used.
SOLVENT
ADAPTABILITY
Freon TE
Chlorothene
Isopropyl Alcohol
Thinner
Acetone
Trichloroethylene
⊙--Usable
╳--Do not use.
DRAWING NO. : DS-11-09-0076
DATE : 2009-04-02
Page : 9
Fig.7
1Kg
ok!
Fig.8
Release
by
PARALIGHTDCC


同様の部品番号 - A-3001E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
A-3001E ETC1-A-3001E Datasheet
76Kb / 1P
   SINGLE DIGIT DISPLAY
More results

同様の説明 - A-3001E

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
PARA LIGHT ELECTRONICS ...
C-3001G PARALIGHT-C-3001G Datasheet
212Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001SR PARALIGHT-C-3001SR Datasheet
196Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001SR PARALIGHT-A-3001SR Datasheet
162Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001G PARALIGHT-A-3001G Datasheet
211Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001E PARALIGHT-C-3001E Datasheet
213Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
C-3001Y PARALIGHT-C-3001Y Datasheet
210Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001UB PARALIGHT-A-3001UB Datasheet
196Kb / 10P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
A-3001Y PARALIGHT-A-3001Y Datasheet
208Kb / 11P
   3.00 INCH SINGLE DIGIT DISPLAY
logo
Ningbo Foryard Optoelec...
FYS-30011AX-00 FORYARD-FYS-30011AX-00 Datasheet
434Kb / 5P
   3.00 Inch (76.00mm) digit height Single Digit Display
FYS-30012AX-00 FORYARD-FYS-30012AX-00 Datasheet
821Kb / 5P
   3.00 Inch (76.50mm) digit height Single Digit Display
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com