データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SMB-181N データシート(PDF) 2 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

部品番号 SMB-181N
部品情報  Surge Absorbers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HUAXINAN [HuaXinAn Electronics CO.,LTD]
ホームページ  http://www.huaandz.com
Logo HUAXINAN - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

SMB-181N データシート(HTML) 2 Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD

  SMB-181N Datasheet HTML 1Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD SMB-181N Datasheet HTML 2Page - HuaXinAn Electronics CO.,LTD  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
ShenZhen Huaan Electronic Co.,Ltd
SMB
Series
5 Marking of colour code:
Fast Delivery Time
NO
SMB Series Photo
6 Part Number Description:
SMB
501
M
DC Spark-Over Voltage Accuracy ±20
DC Spark-Over Voltage 500V
Dimension:Diameterφ2.6
Length 5.0mm
7 Packing Quantity (1500PCS)
Shen Zhen HuaXinAn Electronics Co.,Ltd
sales@huaandz.com
abc0734@126.com
2
Revised:February 25,2014
www.huaandz.com
Tel:+86-755-27465585


同様の部品番号 - SMB-181N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SUNMATE electronic Co.,...
SMB-181N SUNMATE-SMB-181N Datasheet
1Mb / 2P
   SURFACE MOUNT GLASS TUBE
logo
HuaXinAn Electronics CO...
SMB-181N HUAXINAN-SMB-181N Datasheet
294Kb / 5P
   SMB Series
More results

同様の説明 - SMB-181N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GSS HUAXINAN-GSS Datasheet
145Kb / 2P
   Surge Absorbers
JSE-141N-3167 HUAXINAN-JSE-141N-3167 Datasheet
599Kb / 6P
   Surge Absorbers
JSE-141N-2040 HUAXINAN-JSE-141N-2040 Datasheet
511Kb / 5P
   Surge Absorbers
YP-141N HUAXINAN-YP-141N Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
YS-141N HUAXINAN-YS-141N Datasheet
340Kb / 6P
   Surge Absorbers
logo
KOA Speer Electronics, ...
SA05CT52A301N KOA-SA05CT52A301N Datasheet
360Kb / 2P
   surge absorbers
logo
HuaXinAn Electronics CO...
GSE HUAXINAN-GSE Datasheet
144Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS41 HUAXINAN-GS41 Datasheet
166Kb / 2P
   Surge Absorbers
GS37-141N HUAXINAN-GS37-141N_V01 Datasheet
318Kb / 6P
   Surge Absorbers
GS41-141N HUAXINAN-GS41-141N_V01 Datasheet
339Kb / 6P
   Surge Absorbers
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com