データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXYN100N120C3H1 データシート(PDF) 7 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXYN100N120C3H1
部品情報  1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXYN100N120C3H1 データシート(HTML) 7 Page - IXYS Corporation

  IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 6Page - IXYS Corporation IXYN100N120C3H1 Datasheet HTML 7Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 7 page
background image
© 2013 IXYS CORPORATION, All Rights Reserved
IXYN100N120C3H1
Fig. 26. Maximum Transient Thermal Impedance
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
Pulse Width - Seconds
Fig. 21. Typ. Forward Characteristics
0
20
40
60
80
100
120
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
VF - Volts
TVJ = 125ºC
TVJ = 25ºC
Fig. 22. Typ. Reverse Recovery Charge Qrr vs. -diF/dt
4
5
6
7
8
9
10
11
12
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
-diF/dt - [A/µs]
TVJ = 125ºC
VR = 600V
30A
60A
120A
Fig. 23. Typ. PeakReverse Current IRM vs. -diF/dt
20
30
40
50
60
70
80
90
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
-diF/dt - [A/µs]
TVJ = 125ºC
VR = 600V
30A
60A
120A
Fig. 24. Typ. Recovery Time trr vs. -diF/dt
200
300
400
500
600
700
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
-diF/dt - [A/µs]
TVJ = 125ºC
VR = 600V
30A
60A
120A
Fig. 25. Typ. Recovery Energy Erec vs. -diF/dt
0.8
1.2
1.6
2.0
2.4
2.8
3.2
3.6
4.0
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
-diF/dt - [A/µs]
TVJ = 125ºC
VR = 600V
30A
60A
120A


同様の部品番号 - IXYN100N120C3H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IXYN100N120C3H1 ISC-IXYN100N120C3H1 Datasheet
562Kb / 4P
   High-Speed IGBT
More results

同様の説明 - IXYN100N120C3H1

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
IXYS Corporation
IXYB82N120C3H1 IXYS-IXYB82N120C3H1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYH40N120B3D1 IXYS-IXYH40N120B3D1 Datasheet
193Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYR50N120C3D1 IXYS-IXYR50N120C3D1 Datasheet
197Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT GenX3TM w/ Diode
IXXH30N60B3D1 IXYS-IXXH30N60B3D1 Datasheet
199Kb / 7P
   XPTTM 600V IGBT GenX3TM w/ Diode
IXYK120N120C3 IXYS-IXYK120N120C3 Datasheet
214Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBTs GenX3TM
IXXK100N60C3H1 IXYS-IXXK100N60C3H1 Datasheet
248Kb / 7P
   XPTTM 600V GenX3TM w/ Diode
IXYJ20N120C3D1 IXYS-IXYJ20N120C3D1 Datasheet
224Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYH40N120C3D1 IXYS-IXYH40N120C3D1 Datasheet
222Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
IXYR100N120C3 IXYS-IXYR100N120C3 Datasheet
177Kb / 6P
   1200V XPTTM IGBT
IXYT20N120C3D1HV IXYS-IXYT20N120C3D1HV Datasheet
228Kb / 7P
   1200V XPTTM IGBT
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com