データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM4T47AY データシート(PDF) 6 Page - STMicroelectronics

部品番号 SM4T47AY
部品情報  Automotive 400 W Transil
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

SM4T47AY データシート(HTML) 6 Page - STMicroelectronics

Back Button SM4T47AY Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics SM4T47AY Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Characteristics
SM4TY
6/12
Doc ID 17862 Rev 3
Figure 12.
ISO7637-2 pulse 1 response (VS = -100 V)
Figure 13.
ISO7637-2 pulse 2a response (VS = 50 V)
10
-10
0
-40
-30
-20
-50
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
Voltage (V)
Voltage
Current
Current (A)
Time (ms)
Time (ms)
SM4T39AY
SM4T39CAY
SM4T39AY
SM4T39CAY
-15
-10
0.0
0
5
50
10
20
30
40
0
-51
-1
49
99
149
199
249
-51
-1
49
99
149
199
249
0
4
-4
Voltage (V)
Voltage
Current
Current (A)
Time (µs)
Time (µs)
SM4T39AY
SM4T39CAY
SM4T39AY
SM4T39CAY


同様の部品番号 - SM4T47AY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SM4T47AY STMICROELECTRONICS-SM4T47AY Datasheet
642Kb / 14P
   Automotive 400 W TVS in SMA
Rev 5 - January 2022
SM4T47AYCAY STMICROELECTRONICS-SM4T47AYCAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
More results

同様の説明 - SM4T47AY

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
SM4T28AY STMICROELECTRONICS-SM4T28AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T6V7AY STMICROELECTRONICS-SM4T6V7AY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T18CAY STMICROELECTRONICS-SM4T18CAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM4T33CAY STMICROELECTRONICS-SM4T33CAY Datasheet
237Kb / 12P
   Automotive 400 W Transil
SM15T39CAY STMICROELECTRONICS-SM15T39CAY Datasheet
227Kb / 12P
   Automotive 1500 W Transil
SM6T6V8CAY STMICROELECTRONICS-SM6T6V8CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T36CAY STMICROELECTRONICS-SM6T36CAY Datasheet
228Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T68CAY STMICROELECTRONICS-SM6T68CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T56CAY STMICROELECTRONICS-SM6T56CAY Datasheet
992Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil
SM6T39CAY STMICROELECTRONICS-SM6T39CAY Datasheet
217Kb / 12P
   Automotive 600 W Transil?
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com