データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

N08DPA821K データシート(PDF) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

部品番号 N08DPA821K
部品情報  SMD INDUCTORS
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TAIYO-YUDEN [Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc]
ホームページ  http://www.t-yuden.com/
Logo TAIYO-YUDEN - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

N08DPA821K データシート(HTML) 2 Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc

  N08DPA821K Datasheet HTML 1Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N08DPA821K Datasheet HTML 2Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N08DPA821K Datasheet HTML 3Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N08DPA821K Datasheet HTML 4Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N08DPA821K Datasheet HTML 5Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc N08DPA821K Datasheet HTML 6Page - Taiyo Yuden (U.S.A.), Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
外形寸法 EXTERNAL DIMENSIONS
5
369
P.370
P.374
P.376
P.382
P.12
概略バリエーション AVAILABLE INDUCTANCE RANGE
アイテム一覧
Part Numbers
特性図
Electrical Characteristics
梱包
Packaging
信頼性
Reliability Data
使用上の注意
Precautions
セレクションガイド
Selection Guide
etc
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
NP03S
f
1.8max.g
0.13
0.030
3.0
0.023
2.5
0.12
0.8
0.052
0.9
0.43
0.45
0.021
0.021
3.9
0.079
1.7
0.68
0.6
8.2
0.16
1A
10A
100A
1000A
3.7
0.1
1.6
0.83
0.55
0.16
0.44
0.32
0.38
0.066
0.9
0.036
1.3
1.2
0.37
0.64
0.062
0.019
4.2
1.4
0.84
0.45
0.075
0.019
4.6
2.0
0.70
0.64
7.1
0.18
0.066
0.028
3.9
2.2
0.35
1.05
3.1
0.34
0.069
0.023
4.0
2.2
0.49
0.82
4.4
0.27
P.390
高さ記号
BB
B
A
B, ZB
BBAB
Height code
L
5.9M0.3
7.3M0.3
4.0M0.2
5.0M0.2
5.0M0.2
5.9M0.3
7.0M0.3
9.0M0.2
f
0.232M0.012gf0.287M0.012gf0.157M0.008gf0.197M0.008gf0.197M0.008gf0.232M0.012gf0.276M0.012gf0.354M0.008g
W
6.1M0.3
7.5M0.3
4.0M0.2
5.0M0.2
5.0M0.2
6.1M0.3
7.5M0.3
10.6M0.2
f
0.240M0.012gf0.295M0.012gf0.157M0.008gf0.197M0.008gf0.197M0.008gf0.240M0.012gf0.295M0.012gf0.417M0.008g
H(max.)
2.8
3.2
1.8
3.0
2.0
2.8
3.2
6.0
5.0
f
0.110gf0.126gf0.071gf0.118gf0.079gf0.110gf0.126gf0.236gf0.197g
a
2.0M0.3
2.0M0.3
1.1M0.1
1.3M0.1
1.3M0.1
2.0M0.3
2.0M0.3
1.6M0.2
f
0.079M0.012gf0.079M0.012gf0.043M0.004gf0.051M0.004gf0.051M0.004gf0.079M0.012gf0.079M0.012gf0.063M0.008g
b
4.2M0.3
5.7M0.3
4.5M0.2
5.8M0.3
5.8M0.3
4.2M0.3
5.7M0.3
5.1M0.2
f
0.165M0.012gf0.224M0.012gf0.177M0.008gf0.228M0.012gf0.228M0.012gf0.165M0.012gf0.224M0.012gf0.201M0.008g
非シールド
磁気シールド
非シールド
Type
Non-Shielded type
Shielded type
Non-Shielded type
N05D
N06D
NP03S
NP04S
NP05DZ
NP06DZ
N08DP
Fig.
UnitDmmfinchg
推奨ランドパターン Recommended Land Patterns
UnitDmm
【N05D type】
1.7
1.7
2.5
3.5
【N06D type】
1.7
1.7
2.5
4.9
【N08D type】
3.5
3.5
2.5
4.2
【NP06DZ type】
6.2
4.9
1.7
6.2
Pattern
prohibition
belt
1.7
2.5
7.0
【NP05DZ type】
4.8
3.5
1.7
4.8
Pattern
prohibition
belt
1.7
2.5
5.9
【NP04S type】
45
【NP03S type】
45


同様の部品番号 - N08DPA821K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Tripp Lite. All Rights ...
N080-101 TRIPPLITE-N080-101 Datasheet
154Kb / 2P
   1-Port Single-Gang Universal Keystone Wallplate, White, TAA
N080-102 TRIPPLITE-N080-102 Datasheet
155Kb / 2P
   2-Port Single-Gang Universal Keystone Wallplate, White, TAA
N080-103 TRIPPLITE-N080-103 Datasheet
155Kb / 2P
   3-Port Single-Gang Universal Keystone Wallplate, White, TAA
N080-104 TRIPPLITE-N080-104 Datasheet
155Kb / 2P
   4-Port Single-Gang Universal Keystone Wallplate, White, TAA
N080-106 TRIPPLITE-N080-106 Datasheet
156Kb / 2P
   6-Port Single-Gang Universal Keystone Wallplate, White, TAA
More results

同様の説明 - N08DPA821K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
XFMRS Inc.
XFHCL6MD-1R1M XFMRS-XFHCL6MD-1R1M Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
XFHCL6MD-2R0M XFMRS-XFHCL6MD-2R0M Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
logo
Micro Electronics
SMI-90 MICRO-ELECTRONICS-SMI-90 Datasheet
504Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
logo
XFMRS Inc.
XFHCL6MD-2R0M XFMRS-XFHCL6MD-2R0M_15 Datasheet
65Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
XFHCL6MD-2R2M XFMRS-XFHCL6MD-2R2M Datasheet
45Kb / 1P
   SMD INDUCTORS
logo
TDK Electronics
VLF302510MT-1R0N TDK-VLF302510MT-1R0N Datasheet
73Kb / 3P
   SMD Inductors
VLF302512MT-1R0N TDK-VLF302512MT-1R0N Datasheet
73Kb / 3P
   SMD Inductors
logo
Micro Electronics
SMI-40 MICRO-ELECTRONICS-SMI-40 Datasheet
586Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
SMI-60 MICRO-ELECTRONICS-SMI-60 Datasheet
501Kb / 2P
   SMD INDUCTORS
logo
TDK Electronics
MLF1005LR10KT TDK-MLF1005LR10KT Datasheet
71Kb / 3P
   SMD Inductors
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com