データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BZX55C0V8 データシート(PDF) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 BZX55C0V8
部品情報  SILICON PLANAR ZENER DIODES
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

BZX55C0V8 データシート(HTML) 1 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  BZX55C0V8 Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BZX55C0V8 Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image


同様の部品番号 - BZX55C0V8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shanghai Lunsure Electr...
BZX55C0V8 CHENYI-BZX55C0V8 Datasheet
116Kb / 4P
   0.5W SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55C0V8 GOOD-ARK-BZX55C0V8 Datasheet
146Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
BZX55C0V8 PFS-BZX55C0V8 Datasheet
165Kb / 3P
   AXIAL SILASTIC GUARD JUNCTION STANDARD RECTIFIER
logo
Shenzhen Luguang Electr...
BZX55C0V8 LUGUANG-BZX55C0V8 Datasheet
81Kb / 2P
   500mW Hermetically Sealed Glass Zener Voltage Regulators
logo
Gaomi Xinghe Electronic...
BZX55C0V8 GXELECTRONICS-BZX55C0V8 Datasheet
102Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
More results

同様の説明 - BZX55C0V8

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Semtech Corporation
1N5221 SEMTECH-1N5221 Datasheet
296Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
General Semiconductor
ZMM1 GE-ZMM1 Datasheet
351Kb / 8P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
GOOD-ARK Electronics
1N746 GOOD-ARK-1N746 Datasheet
33Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
Surge Components
MM3Z5221B SURGE-MM3Z5221B Datasheet
665Kb / 4P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
1SMA4728A-330V-SMAF YFWDIODE-1SMA4728A-330V-SMAF_17 Datasheet
413Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Nanjing International G...
1N5221 DGNJDZ-1N5221 Datasheet
88Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
ZMM5221 DGNJDZ-ZMM5221 Datasheet
148Kb / 3P
   Silicon Planar Zener Diodes
logo
Vishay Siliconix
MMBZ4681-G VISHAY-MMBZ4681-G Datasheet
89Kb / 4P
   Silicon planar Zener diodes
Rev. 1.0, 01-Mar-13
logo
Chongqing Pingwei Enter...
BZV85C2V7 CHONGQING-BZV85C2V7 Datasheet
61Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
BZX84B2V4 SEMTECH_ELEC-BZX84B2V4 Datasheet
228Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
1N5220 SEMTECH_ELEC-1N5220 Datasheet
218Kb / 3P
   SILICON PLANAR ZENER DIODES
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com