データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1N2975B データシート(PDF) 2 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 1N2975B
部品情報  10W ZENER DIODE 6.8 VOLTS TO 200 VOLTS 5% TOLERANCE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

1N2975B データシート(HTML) 2 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  1N2975B Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. 1N2975B Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - 1N2975B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Microsemi Corporation
1N2975B MICROSEMI-1N2975B Datasheet
103Kb / 2P
   Silicon 10 WATT Zener Diodes
1N2975B MICROSEMI-1N2975B Datasheet
215Kb / 4P
   10 WATT ZENER DIODES
1N2975B MICROSEMI-1N2975B Datasheet
103Kb / 2P
   SILICON 10 WATT ZENER DIODES
logo
Naina Semiconductor ltd...
1N2975B NAINA-1N2975B Datasheet
107Kb / 1P
   Zener Diodes
1N2975B NAINA-1N2975B Datasheet
115Kb / 1P
   10 WATT ZENER DIODES
More results

同様の説明 - 1N2975B

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Central Semiconductor C...
1N3710B CENTRAL-1N3710B Datasheet
100Kb / 2P
   1.0W ZENER DIODE 6.8 VOLTS TO 200 VOLTS 5% TOLERANCE
logo
New Jersey Semi-Conduct...
1N5559B NJSEMI-1N5559B Datasheet
148Kb / 1P
   1.0 WATT ZENER DIODE 6.8 VOLTS to 200 VOLTS 5% TOLERANCE
logo
Central Semiconductor C...
1N957B CENTRAL-1N957B Datasheet
880Kb / 3P
   SILICON ZENER DIODE 6.8 VOLTS THRU 200 VOLTS 500mW, 5% TOLERANCE
CMZ5342B CENTRAL-CMZ5342B Datasheet
149Kb / 2P
   HIGH POWER ZENER DIODE 6.8 VOLTS THRU 200 VOLTS 5.0W, 5% TOLERANCE
CLL4099 CENTRAL-CLL4099 Datasheet
109Kb / 2P
   LOW NOISE ZENER DIODE 6.8 VOLTS THRU 47 VOLTS 500mW, 5% TOLERANCE
CMPZ4099 CENTRAL-CMPZ4099 Datasheet
186Kb / 2P
   LOW NOISE ZENER DIODE 6.8 VOLTS THRU 43 VOLTS 350mW,5% TOLERANCE
CMHZ4099 CENTRAL-CMHZ4099 Datasheet
56Kb / 2P
   LOW NOISE ZENER DIODE 6.8 VOLTS THRU 47 VOLTS 500mW, 5% TOLERANCE
CZ5333B CENTRAL-CZ5333B Datasheet
69Kb / 2P
   5.0W SILICON ZENER DIODE 3.3 VOLTS THRU 200 VOLTS 5% TOLERANCE
1N5221B CENTRAL-1N5221B_11 Datasheet
348Kb / 2P
   SILICON ZENER DIODE 2.4 VOLTS THRU 200 VOLTS 500mW, 5% TOLERANCE
CMZ5921B CENTRAL-CMZ5921B Datasheet
145Kb / 2P
   SURFACE MOUNT SILICON ZENER DIODE 1.5 WATT, 6.8 THRU 200 VOLTS 짹 5% TOLERANCE
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com