データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BUZ71A データシート(PDF) 2 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

部品番号 BUZ71A
部品情報  Power Field Effect Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NJSEMI [New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.]
ホームページ  http://www.njsemi.com
Logo NJSEMI - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

BUZ71A データシート(HTML) 2 Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.

  BUZ71A Datasheet HTML 1Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc. BUZ71A Datasheet HTML 2Page - New Jersey Semi-Conductor Products, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image


同様の部品番号 - BUZ71A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STMicroelectronics
BUZ71A STMICROELECTRONICS-BUZ71A Datasheet
79Kb / 8P
   N - CHANNEL 50V - 0.1W - 13A TO-220 STripFET] POWER MOSFET
logo
Siemens Semiconductor G...
BUZ71A SIEMENS-BUZ71A Datasheet
130Kb / 9P
   SIPMOS Power Transistor (N channel Enhancement mode Avalanche-rated)
logo
Intersil Corporation
BUZ71A INTERSIL-BUZ71A Datasheet
49Kb / 6P
   13A, 50V, 0.120 Ohm, N-Channel Power MOSFET
June 1999
logo
Inchange Semiconductor ...
BUZ71A ISC-BUZ71A Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
BUZ71AFI ISC-BUZ71AFI Datasheet
324Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - BUZ71A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Motorola, Inc
MTM15N40E MOTOROLA-MTM15N40E Datasheet
170Kb / 5P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
MTH6N55 MOTOROLA-MTH6N55 Datasheet
232Kb / 6P
   Power Field Effect Transistor
MTM25N10 MOTOROLA-MTM25N10 Datasheet
169Kb / 5P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
CMT18N20 ETC1-CMT18N20 Datasheet
199Kb / 8P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Motorola, Inc
MTP5N20 MOTOROLA-MTP5N20 Datasheet
165Kb / 5P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
MTP15N05EL MOTOROLA-MTP15N05EL Datasheet
164Kb / 5P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Champion Microelectroni...
CMT14N50 CHAMP-CMT14N50 Datasheet
253Kb / 8P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Motorola, Inc
MTM12P10 MOTOROLA-MTM12P10 Datasheet
169Kb / 5P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
MTP10N15 MOTOROLA-MTP10N15 Datasheet
170Kb / 5P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Champion Microelectroni...
CMT01N60 CHAMP-CMT01N60 Datasheet
288Kb / 8P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
CMT06N60 ETC-CMT06N60 Datasheet
191Kb / 6P
   POWER FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com