データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TA020-060-40-33 データシート(PDF) 1 Page - Transcom, Inc.

部品番号 TA020-060-40-33
部品情報  2.0 ??6.0 GHz 33dBm Amplifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TRANSCOM [Transcom, Inc.]
ホームページ  http://www.transcominc.com.tw
Logo TRANSCOM - Transcom, Inc.

TA020-060-40-33 データシート(HTML) 1 Page - Transcom, Inc.

  TA020-060-40-33 Datasheet HTML 1Page - Transcom, Inc. TA020-060-40-33 Datasheet HTML 2Page - Transcom, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
TA020-060-40-33
REV.0_11/20/2008
TRANSCOM, INC., 90 Dasoong 7
th Road, Tainan Science-Based Industrial Park, Hsin-She Dist., Tainan City., Taiwan
Web-Site: www.transcominc.com.tw
Phone: 886-6-5050086
Fax: 886-6-5051602
P 1 / 2
2.0 – 6.0 GHz 33dBm Amplifiers
FEATURES
P-1 dB: 33dBm(min.)
Noise Figure: 4.5dB
Bias Condition: 1.9 A @ 12 V
Small Signal Gain: 40dB(min.)
ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Specified at 25 °°°°C)
Symbol
Description
Min.
Typ.
Max.
Unit
FREQ
Frequency Range
2
6
GHz
SSG
Small Signal Gain
40
44
dB
GOF
Small Signal Gain Flatness
± 0.8
dB
P-1 dB
Output Power at 1 dB Gain Compression
33
dBm
IP3
The 3
rd intercept Point
43
NF
Noise Figure
4.5
dB
VSWR, IN
Input VSWR
2.0:1
-
VSWR, OUT Output VSWR
2.0:1
-
Vdc
DC Supply Voltage(internal regulator included)
11
12
15
Volt
Idc
Current Supply
1.9
A
OTR
Operating Temperature Range
-30
70
°C
CASE: HA1, as shown attached, unit is in inch.


同様の部品番号 - TA020-060-40-33

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TA020-060-40-30 TRANSCOM-TA020-060-40-30 Datasheet
61Kb / 2P
   2.0 ??6.0 GHz 30dBm Amplifiers
TA020-060-40-35 TRANSCOM-TA020-060-40-35 Datasheet
52Kb / 2P
   2.0 . 6.0 GHz 35dBm Amplifiers
More results

同様の説明 - TA020-060-40-33

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transcom, Inc.
TA020-060-40-30 TRANSCOM-TA020-060-40-30 Datasheet
61Kb / 2P
   2.0 ??6.0 GHz 30dBm Amplifiers
TA020-060-40-35 TRANSCOM-TA020-060-40-35 Datasheet
52Kb / 2P
   2.0 . 6.0 GHz 35dBm Amplifiers
TA060-120-45-30 TRANSCOM-TA060-120-45-30 Datasheet
47Kb / 2P
   6.0 ??12.0 GHz 30dBm Amplifiers
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY13344-378LF SKYWORKS-SKY13344-378LF Datasheet
206Kb / 10P
   2.0-6.0 GHz GaAs SPDT Switch
logo
Tyco Electronics
MAAP-000078-PKG001 MACOM-MAAP-000078-PKG001 Datasheet
187Kb / 5P
   Amplifier, Power, 12W 2.0-6.0 GHz
logo
Mimix Broadband
CMM-2 MIMIX-CMM-2 Datasheet
446Kb / 4P
   2.0-6.0 GHz GaAs MMIC Amplifier
CMM-5-BD MIMIX-CMM-5-BD Datasheet
1Mb / 5P
   2.0-6.0 GHz GaAs MMIC Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAPGM0078-DIE MACOM-MAAPGM0078-DIE Datasheet
894Kb / 7P
   Amplifier, Power, 12W 2.0-6.0 GHz
MAAP-000078-PED000 MACOM-MAAP-000078-PED000 Datasheet
405Kb / 8P
   Amplifier, Power, 12W 2.0-6.0 GHz
logo
IXYS Corporation
MWT-0206UL-VRM IXYS-MWT-0206UL-VRM Datasheet
206Kb / 2P
   2.0-6.0 GHz Voltage Regulator Module
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com