データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FQD7N20TF データシート(PDF) 1 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FQD7N20TF
部品情報  200V N- Channel MOSFET
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FQD7N20TF データシート(HTML) 1 Page - Fairchild Semiconductor

  FQD7N20TF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQD7N20TF Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 9 page
background image

 
 
          
        
   
!   "   
#    !   
         
!   ! 
        $ !
      % ! 
  

& ' (%)**+,-* ./Ω0+-1*+
& 2 3 4 *5
& 23 / *5
&  
& 1**6! 
& 7!!$ " 
  
    
   




+
 + 
)**
+
7

3-)'85
' (
%
3-1**85
( 9
%
7

: 
 
)1
%
+
; + 
±(*
+
<
 : %! <
 
=(
>
7
%! 
 
' (
%
<
,!%! <
 
9 '
>
!$
:?, !!$
 
' '
+$
:
:3-)'85@
) '
A
:3-)'85
9'
A
"!)'8
* (.
A$8
 
,
''B1'*
8

C  
1$4 ' 
(**
8





,θ 
 , > 

) =4
8A
 , > %"@

'*
8A
 , > %"

11*
8A
       
! "
!
!
!
"
"
"
! "
!
!
!
"
"
"













October 2008
QFET
®
• RoHS Compliant
©2008 Fairchild Semiconductor Internationa
Rev. A1, October 2008


同様の部品番号 - FQD7N20TF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N20 FAIRCHILD-FQD7N20 Datasheet
702Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQD7N20 ISC-FQD7N20 Datasheet
305Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
2023-10-08
logo
Fairchild Semiconductor
FQD7N20L FAIRCHILD-FQD7N20L Datasheet
570Kb / 9P
   200V LOGIC N-Channel MOSFET
FQD7N20L FAIRCHILD-FQD7N20L Datasheet
762Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
FQD7N20LTM FAIRCHILD-FQD7N20LTM Datasheet
762Kb / 8P
   N-Channel QFET짰 MOSFET
More results

同様の説明 - FQD7N20TF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FQAF48N20 FAIRCHILD-FQAF48N20 Datasheet
666Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FDP39N20 FAIRCHILD-FDP39N20 Datasheet
908Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQD10N20C FAIRCHILD-FQD10N20C_09 Datasheet
729Kb / 9P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD2210 AOSMD-AOD2210 Datasheet
309Kb / 6P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRFW630B KERSEMI-IRFW630B Datasheet
1Mb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Bruckewell Technology L...
MS40N20 BWTECH-MS40N20 Datasheet
765Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
SemiHow Co.,Ltd.
HFP640 SEMIHOW-HFP640 Datasheet
309Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQP19N20C FAIRCHILD-FQP19N20C Datasheet
1Mb / 10P
   200V N-Channel MOSFET
FQA34N20 FAIRCHILD-FQA34N20 Datasheet
731Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP4N20 FAIRCHILD-FQP4N20 Datasheet
688Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
FQP630 FAIRCHILD-FQP630 Datasheet
745Kb / 8P
   200V N-Channel MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com