データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC1162 データシート(PDF) 1 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SC1162
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC1162 データシート(HTML) 1 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC1162 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC1162 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 5 page
background image
2SC1162
Silicon NPN Epitaxial
Application
Low frequency power amplifier complementary pair with 2SA715
Outline
1. Emitter
2. Collector
3. Base
TO-126 MOD
1
2
3
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25°C)
Item
Symbol
Ratings
Unit
Collector to base voltage
V
CBO
35
V
Collector to emitter voltage
V
CEO
35
V
Emitter to base voltage
V
EBO
5V
Collector current
I
C
2.5
A
Collector peak current
I
C(peak)
3A
Collector power dissipation
P
C
0.75
W
P
C*
1
10
W
Junction temperature
Tj
150
°C
Storage temperature
Tstg
–55 to +150
°C
Note:
1. Value at T
C = 25°C.


同様の部品番号 - 2SC1162

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Savantic, Inc.
2SC1162 SAVANTIC-2SC1162 Datasheet
100Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1162 JMNIC-2SC1162 Datasheet
178Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
2SC1162 SECOS-2SC1162 Datasheet
398Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC1162 ISC-2SC1162 Datasheet
154Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
logo
Savantic, Inc.
2SC1162 SAVANTIC-2SC1162 Datasheet
102Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SC1162

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com