データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4791 データシート(PDF) 7 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SC4791
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4791 データシート(HTML) 7 Page - Hitachi Semiconductor

Back Button 2SC4791 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 9Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 10Page - Hitachi Semiconductor 2SC4791 Datasheet HTML 11Page - Hitachi Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
2SC4791
7
S Parameter (V
CE = 5 V, IC = 5 mA, ZO = 50 Ω, Emitter Common)
Freq.
S11
S21
S12
S22
(MHz)
MAG.
ANG.
MAG.
ANG.
MAG.
ANG.
MAG.
ANG.
100
0.859
–15.9
13.192
165.5
0.016
82.3
0.974
–9.3
200
0.790
–30.6
12.225
151.9
0.031
73.9
0.914
–17.5
300
0.700
–44.0
10.967
139.9
0.043
68.2
0.841
–24.2
400
0.618
–54.8
9.802
130.2
0.053
64.0
0.771
–29.2
500
0.543
–64.7
8.686
122.4
0.061
61.4
0.710
–32.5
600
0.477
–73.3
7.761
116.0
0.068
59.8
0.660
–34.8
700
0.421
–80.1
6.955
110.2
0.074
58.9
0.619
–36.7
800
0.369
–86.3
6.316
105.5
0.080
58.7
0.584
–38.2
900
0.331
–92.8
5.748
101.0
0.086
58.1
0.557
–39.3
1000
0.287
–99.4
5.275
97.6
0.091
57.9
0.535
–40.3
1100
0.226
–104.8
4.869
94.1
0.097
57.9
0.517
–41.2
1200
0.220
–110.7
4.498
90.6
0.102
58.1
0.502
–42.1
1300
0.200
–110.7
4.169
88.2
0.107
58.4
0.492
–43.1
1400
0.179
–125.0
3.926
85.4
0.113
58.2
0.479
–44.2
1500
0.159
–131.7
3.698
83.0
0.119
58.2
0.471
–44.9
1600
0.142
–138.0
3.493
80.5
0.125
58.4
0.463
–46.0
1700
0.126
–147.6
3.311
78.1
0.130
58.5
0.456
–47.2
1800
0.117
–154.1
3.143
76.1
0.136
58.2
0.450
–48.2
1900
0.109
–166.9
3.008
74.0
0.142
58.0
0.445
–49.3
2000
0.102
179.8
2.864
71.9
0.147
57.9
0.440
–50.4


同様の部品番号 - 2SC4791

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SC4793 TOSHIBA-2SC4793 Datasheet
147Kb / 2P
   NPN EPITAXIAL TYPE (POWER AMPLIFIER, DRIVER STAGE AMPLIFIER APPLICATIONS)
logo
New Jersey Semi-Conduct...
2SC4793 NJSEMI-2SC4793 Datasheet
122Kb / 2P
   Silicon NPN Power Transistor
logo
Unisonic Technologies
2SC4793 UTC-2SC4793 Datasheet
46Kb / 4P
   NPN SILICON TRANSISTOR
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC4793 ISC-2SC4793 Datasheet
249Kb / 2P
   isc Silicon NPN Power Transistor
logo
Savantic, Inc.
2SC4793 SAVANTIC-2SC4793 Datasheet
246Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SC4791

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com