データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC4901 データシート(PDF) 5 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SC4901
部品情報  Silicon NPN Epitaxial
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SC4901 データシート(HTML) 5 Page - Hitachi Semiconductor

  2SC4901 Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 6Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 7Page - Hitachi Semiconductor 2SC4901 Datasheet HTML 8Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
2SC4901
5
.2
.4
.6
1.0 1.5 2
4
35
1
1.5
2
3
4
5
10
–10
–5
–4
–3
–2
–1.5
–1
–.8
–.6
–.4
–.2
0
.2
.4
.6
.8
10
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 5 mA)
(I
= 20 mA)
C
C
S11 Parameter vs. Frequency
90
°
60
°
120
°
30
°
0
°
–30
°
–60
°
–90
°
–120
°
–150
°
180
°
150
°
Scale: 4 / div.
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 5 mA)
(I
= 20 mA)
C
C
S21 Parameter vs. Frequency
90
°
60
°
30
°
0
°
–30
°
–60
°
–90
°
–120
°
–150
°
180
°
150
°
120
°
Scale: 0.05 / div.
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 5 mA)
(I
= 20 mA)
C
C
S12 Parameter vs. Frequency
.2
.4 .6 .8 1.0 1.5 2
3 4 5
–10
–5
–4
–3
–2
–1.5
–1
–.8
–.6
–.4
–.2
0
.2
.4
.6
.8
1
1.5
2
3
4
5
10
10
Condition: V
= 5 V , Zo = 50
200 to 2000 MHz (200 MHz step)
CE
(I
= 5 mA)
(I
= 20 mA)
C
C
S22 Parameter vs. Frequency


同様の部品番号 - 2SC4901

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SC4901 RENESAS-2SC4901 Datasheet
86Kb / 8P
   Silicon NPN Epitaxial
logo
Inchange Semiconductor ...
2SC4901 ISC-2SC4901 Datasheet
180Kb / 5P
   High Gain Bandwidth Product
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
2SC4901 YFWDIODE-2SC4901 Datasheet
611Kb / 6P
   NPN Transistor
logo
SHIKUES Electronics
2SC4901 SKTECHNOLGY-2SC4901 Datasheet
629Kb / 4P
   NPN SILICON RF TRANSISTOR
2SC4901A SKTECHNOLGY-2SC4901A Datasheet
629Kb / 4P
   NPN SILICON RF TRANSISTOR
More results

同様の説明 - 2SC4901

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SD1421 HITACHI-2SD1421 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2019 HITACHI-2SD2019 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2122 HITACHI-2SD2122 Datasheet
34Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SD2263 HITACHI-2SD2263 Datasheet
33Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC1213 HITACHI-2SC1213 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2732 HITACHI-2SC2732 Datasheet
36Kb / 7P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2734 HITACHI-2SC2734 Datasheet
49Kb / 10P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC2736 HITACHI-2SC2736 Datasheet
55Kb / 11P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC3553 HITACHI-2SC3553 Datasheet
23Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4262 HITACHI-2SC4262 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
2SC4264 HITACHI-2SC4264 Datasheet
24Kb / 5P
   Silicon NPN Epitaxial
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com