データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1113K データシート(PDF) 3 Page - Hitachi Semiconductor

部品番号 2SD1113K
部品情報  Silicon NPN Triple Diffused
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HITACHI [Hitachi Semiconductor]
ホームページ  http://www.renesas.com/eng
Logo HITACHI - Hitachi Semiconductor

2SD1113K データシート(HTML) 3 Page - Hitachi Semiconductor

  2SD1113K Datasheet HTML 1Page - Hitachi Semiconductor 2SD1113K Datasheet HTML 2Page - Hitachi Semiconductor 2SD1113K Datasheet HTML 3Page - Hitachi Semiconductor 2SD1113K Datasheet HTML 4Page - Hitachi Semiconductor 2SD1113K Datasheet HTML 5Page - Hitachi Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
2SD1113(K)
3
Collector to emitter voltage VCE (V)
0
Typical Output Characteristics
12345
1
2
3
4
5
TC = 25°C
IB = 0
0.2 mA
0.6
0.8
1.0
0.4
100
200
500
1,000
2,000
5,000
10,000
Collector current IC (A)
0.1
0.2
0.5
1.0
2
5
10
DC Current Transfer Ratio
vs. Collector Current
T C
=
75
°C
25
–25
VCE = 2 V
Pulse
0.1
0.2
0.5
1.0
2
5
10
Collector current IC (A)
0.1
0.2
0.5
1.0
2
5
10
Saturation Voltage vs. Collector Current
VBE (sat)
VCE (sat)
lC = 200 lB
TC = 25°C
Pulse


同様の部品番号 - 2SD1113K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SD1113K RENESAS-2SD1113K Datasheet
144Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results

同様の説明 - 2SD1113K

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hitachi Semiconductor
2SC4692 HITACHI-2SC4692 Datasheet
44Kb / 5P
   SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED DIFFUSED
2SD2300 HITACHI-2SD2300 Datasheet
32Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1606 HITACHI-2SD1606 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD2107 HITACHI-2SD2107 Datasheet
32Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC1881 HITACHI-2SC1881 Datasheet
35Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC2611 HITACHI-2SC2611 Datasheet
30Kb / 6P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4499 HITACHI-2SC4499 Datasheet
39Kb / 8P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC4797 HITACHI-2SC4797 Datasheet
20Kb / 4P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SC3322 HITACHI-2SC3322 Datasheet
45Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
logo
Renesas Technology Corp
2SC1515 RENESAS-2SC1515 Datasheet
160Kb / 5P
   Silicon NPN Triple Diffused
2SD1126 RENESAS-2SD1126 Datasheet
147Kb / 7P
   Silicon NPN Triple Diffused
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com