データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-458CA721PSA データシート(PDF) 7 Page - NEC

部品番号 MC-458CA721PSA
部品情報  8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-458CA721PSA データシート(HTML) 7 Page - NEC

  MC-458CA721PSA Datasheet HTML 1Page - NEC MC-458CA721PSA Datasheet HTML 2Page - NEC MC-458CA721PSA Datasheet HTML 3Page - NEC MC-458CA721PSA Datasheet HTML 4Page - NEC MC-458CA721PSA Datasheet HTML 5Page - NEC MC-458CA721PSA Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 6 page
background image
Data Sheet M14494EJ2V0DS00
7
MC-458CA721ESA, 458CA721PSA
AC Characteristics (Recommended Operating Conditions unless otherwise noted)
Test Conditions
Parameter
Value
Unit
AC high level input voltage / low level input voltage
2.4 / 0.4
V
Input timing measurement reference level
1.4
V
Transition time (Input rise and fall time)
1
ns
Output timing measurement reference level
1.4
V
tCK
tCH
tCL
2.4 V
1.4 V
0.4 V
CLK
2.4 V
1.4 V
0.4 V
Input
tSETUP
tHOLD
Output
tAC
tOH
5


同様の部品番号 - MC-458CA721PSA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-458CA721PSA ELPIDA-MC-458CA721PSA Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CA721PSA-A10 ELPIDA-MC-458CA721PSA-A10 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CA721PSA-A80 ELPIDA-MC-458CA721PSA-A80 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
More results

同様の説明 - MC-458CA721PSA

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-458CA721ESA ELPIDA-MC-458CA721ESA Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB64ESB ELPIDA-MC-458CB64ESB Datasheet
141Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CB64ESB NEC-MC-458CB64ESB Datasheet
126Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
MC-458CB641ES NEC-MC-458CB641ES Datasheet
137Kb / 6P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE SO DIMM
logo
Elpida Memory
MC-458CB642XS ELPIDA-MC-458CB642XS Datasheet
135Kb / 14P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-458CB641ES ELPIDA-MC-458CB641ES Datasheet
151Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
MC-45V8AB642KS ELPIDA-MC-45V8AB642KS Datasheet
150Kb / 16P
   8M-WORD BY 64-BIT VirtualChannelTM DYNAMIC RAM MODULE (SO DIMM)
logo
NEC
MC-458CA727 NEC-MC-458CA727 Datasheet
198Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
logo
Elpida Memory
MC-458CA727 ELPIDA-MC-458CA727 Datasheet
156Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
MC-458CA726 ELPIDA-MC-458CA726 Datasheet
159Kb / 16P
   8M-WORD BY 72-BIT SYNCHRONOUS DYNAMIC RAM MODULE UNBUFFERED TYPE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com