データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MC-4R64CPE6C-745 データシート(PDF) 10 Page - NEC

部品番号 MC-4R64CPE6C-745
部品情報  Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NEC [NEC]
ホームページ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

MC-4R64CPE6C-745 データシート(HTML) 10 Page - NEC

  MC-4R64CPE6C-745 Datasheet HTML 1Page - NEC MC-4R64CPE6C-745 Datasheet HTML 2Page - NEC MC-4R64CPE6C-745 Datasheet HTML 3Page - NEC MC-4R64CPE6C-745 Datasheet HTML 4Page - NEC MC-4R64CPE6C-745 Datasheet HTML 5Page - NEC MC-4R64CPE6C-745 Datasheet HTML 6Page - NEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 6 page
background image
Preliminary Data Sheet M14805EJ2V0DS00
10
MC-4R64CPE6C
RIMM Module Current Profile
IDD
RIMM module power conditions
Note1
MAX.
Unit
IDD1
One RDRAM in Read
Note2, balance in NAP mode
-845
702.6
mA
-745
637.6
-653
552.6
IDD2
One RDRAM in Read
Note2, balance in Standby mode
-845
1,020
mA
-745
940
-653
825
IDD3
One RDRAM in Read
Note2, balance in Active mode
-845
1,230
mA
-745
1,120
-653
975
IDD4
One RDRAM in Write, balance in NAP mode
-845
662.6
mA
-745
607.6
-653
527.6
IDD5
One RDRAM in Write, balance in Standby mode
-845
980
mA
-745
910
-653
800
IDD6
One RDRAM in Write, balance in Active mode
-845
1,190
mA
-745
1,090
-653
950
Notes 1. Actual power will depend on individual RDRAM component specifications, memory controller and usage
patterns. Power does not include Refresh Current.
2. I/O current is a function of the % of 1’s, to add I/O power for 50 % 1’s for a x16 need to add 257 mA for the
following : VDD = 2.5 V, VTERM = 1.8 V, VREF = 1.4 V and VDIL = VREF
0.5 V.


同様の部品番号 - MC-4R64CPE6C-745

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-4R64CPE6C-745 ELPIDA-MC-4R64CPE6C-745 Datasheet
173Kb / 16P
   Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
More results

同様の説明 - MC-4R64CPE6C-745

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Elpida Memory
MC-4R64FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE6D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
logo
NEC
MC-4R64CEE6B NEC-MC-4R64CEE6B Datasheet
126Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE 32M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R64FKE6D ELPIDA-MC-4R64FKE6D Datasheet
135Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
MC-4R64CPE6C ELPIDA-MC-4R64CPE6C Datasheet
173Kb / 16P
   Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 64M-BYTE (32M-WORD x 16-BIT)
MC-4R64FKE8D-840 ELPIDA-MC-4R64FKE8D-840 Datasheet
458Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 18-BIT)
MC-4R64FKE8D ELPIDA-MC-4R64FKE8D Datasheet
135Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 64M-BYTE (32M-WORD x 18-BIT)
logo
NEC
MC-4R128CEE6B NEC-MC-4R128CEE6B Datasheet
129Kb / 16P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE 64M-WORD x 16-BIT
logo
Elpida Memory
MC-4R128FKE6D-840 ELPIDA-MC-4R128FKE6D-840 Datasheet
497Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
MC-4R128FKE6D ELPIDA-MC-4R128FKE6D Datasheet
113Kb / 14P
   Direct Rambus DRAM RIMM Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
MC-4R128CPE6C ELPIDA-MC-4R128CPE6C Datasheet
175Kb / 16P
   Direct Rambus??DRAM RIMM??Module 128M-BYTE (64M-WORD x 16-BIT)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com