データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TP2104K1-G データシート(PDF) 3 Page - Supertex, Inc

部品番号 TP2104K1-G
部品情報  P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SUTEX [Supertex, Inc]
ホームページ  http://www.supertex.com
Logo SUTEX - Supertex, Inc

TP2104K1-G データシート(HTML) 3 Page - Supertex, Inc

  TP2104K1-G Datasheet HTML 1Page - Supertex, Inc TP2104K1-G Datasheet HTML 2Page - Supertex, Inc TP2104K1-G Datasheet HTML 3Page - Supertex, Inc TP2104K1-G Datasheet HTML 4Page - Supertex, Inc TP2104K1-G Datasheet HTML 5Page - Supertex, Inc TP2104K1-G Datasheet HTML 6Page - Supertex, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3
TP2104
1235 Bordeaux Drive, Sunnyvale, CA 94089 Tel: 408-222-8888 www.supertex.com
Typical Performance Curves
Output Characteristics
-2.0
-1.6
-1.2
-0.8
-0.4
0
Saturation Characteristics
-2.0
-1.6
-1.2
-0.8
-0.4
0
Maximum Rated Safe Operating Area
-0.1
-100
-10
-1.0
-0.01
-0.1
-1.0
-0.001
Thermal Response Characteristics
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0.001
10
0.01
0.1
1.0
Transconductance vs. Drain Current
Power Dissipation vs. Temperature
0
150
100
50
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
125
75
25
TO-92
SOT-23
SOT-23 (DC)
0
-10
-20
-30
-50
-40
0
-2
-4
-6
-10
-8
SOT-23 (pulsed)
TA = 25°C
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
0
-0.2
-0.4
-0.6
-1.0
-0.8
-6V
-4V
-3V
-8V
-6V
-3V
-4V
-8V
TA = -55°C
25°C
125°C
SOT-23
TA = 25°C
PD = 0.36W
VDS (volts)
VGS = -10V
VGS = -10V
VDS (volts)
ID (amperes)
TA (°C)
VDS = -25V
VDS (volts)
tp (seconds)
TO-92
PD = 1W
TC = 25°C


同様の部品番号 - TP2104K1-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Supertex, Inc
TP2104K1 SUTEX-TP2104K1 Datasheet
455Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
More results

同様の説明 - TP2104K1-G

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Supertex, Inc
VP1504 SUTEX-VP1504 Datasheet
339Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
TP2520 SUTEX-TP2520_07 Datasheet
576Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
VP0104 SUTEX-VP0104 Datasheet
46Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
VP1506 SUTEX-VP1506 Datasheet
27Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
VP2106 SUTEX-VP2106 Datasheet
456Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
TP0606 SUTEX-TP0606 Datasheet
454Kb / 4P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
TP07L SUTEX-TP07L Datasheet
73Kb / 2P
   P-Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs????
TP2424N8-G SUTEX-TP2424N8-G Datasheet
347Kb / 3P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
TP2540N3-G SUTEX-TP2540N3-G Datasheet
711Kb / 6P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
TP0610T-G SUTEX-TP0610T-G Datasheet
656Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Vertical DMOS FETs
TP2635 SUTEX-TP2635_07 Datasheet
562Kb / 5P
   P- Channel Enhancement-Mode Vertical DMOS FETs
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com