データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

8TQ150S データシート(PDF) 2 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

部品番号 8TQ150S
部品情報  SCHOTTKY RECTIFIER
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SMC [Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd]
ホームページ  http://www.smc-diodes.com/
Logo SMC - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

8TQ150S データシート(HTML) 2 Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd

  8TQ150S Datasheet HTML 1Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 8TQ150S Datasheet HTML 2Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 8TQ150S Datasheet HTML 3Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 8TQ150S Datasheet HTML 4Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 8TQ150S Datasheet HTML 5Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd 8TQ150S Datasheet HTML 6Page - Sangdest Microelectronic (Nanjing) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
SANGDEST
MICROELECTRONICS
Technical Data
Green Products
Data Sheet N0640, Rev. -
• Weiqi Street, Airport Development Zone, Jiangning District, Nanjing, China 211113
(86) 25-87123907
• FAX (86) 25-87123900 • World Wide Web Site - http://www.sangdest.com.cn • E-Mail Address - sales@ sangdest.com.cn •
8TQ150
8TQ150S
D2PAK
Dimensions in
millimeters
Symbol
Min.
Typical
Max.
A
4.55
4.70
4.85
A1
0
0.10
0.25
A2
2.59
2.69
2.89
b
0.71
0.81
0.96
b1
1.27
c
0.36
0.38
0.61
c1
1.17
1.27
1.37
D
8.55
8.70
8.85
D1
6.40
E
10.01
10.16
10.31
E1
7.6
E2
9.98
10.08
10.18
e
2.54
H
14.6
15.1
15.6
L
2.00
2.30
2.70
L1
1.17
1.27
1.40
L2
2.20
L3
0.25BSC
e
0
-
e1
e2
e3


同様の部品番号 - 8TQ150S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
8TQ10 IRF-8TQ10 Datasheet
133Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Vishay Siliconix
8TQ100 VISHAY-8TQ100 Datasheet
121Kb / 6P
   Schottky Rectifier, 8 A
Revision: 19-Aug-08
logo
New Jersey Semi-Conduct...
8TQ100 NJSEMI-8TQ100 Datasheet
142Kb / 1P
   Schottky Rectifiers
8TQ100 NJSEMI-8TQ100 Datasheet
59Kb / 1P
   Schottky Rectifiers
8TQ100 NJSEMI-8TQ100 Datasheet
59Kb / 1P
   Schottky Rectifiers
More results

同様の説明 - 8TQ150S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Solid States Devices, I...
SED120LB100 SSDI-SED120LB100_1 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
Yangzhou yangjie electr...
SS22A YANGJIE-SS22A Datasheet
168Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
MBRB1035PBF IRF-MBRB1035PBF Datasheet
201Kb / 7P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sirectifier Semiconduct...
MBR3060CT SIRECTIFIER-MBR3060CT Datasheet
133Kb / 2P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
International Rectifier
153CNQ100 IRF-153CNQ100 Datasheet
64Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30CLJQ100 IRF-30CLJQ100 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
30LJQ150 IRF-30LJQ150 Datasheet
51Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
FMKA130L FAIRCHILD-FMKA130L Datasheet
63Kb / 2P
   Schottky Rectifier
logo
International Rectifier
160CNQ IRF-160CNQ Datasheet
89Kb / 5P
   SCHOTTKY RECTIFIER
logo
Sensitron
SHD125044P SENSITRON-SHD125044P Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY RECTIFIER
163CMQ SENSITRON-163CMQ Datasheet
143Kb / 4P
   SCHOTTKY RECTIFIER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com