データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

UC1113F データシート(PDF) 5 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

部品番号 UC1113F
部品情報  Single Color Ultra High Brightness Type
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STANLEY [STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.stanley.co.jp/e/
Logo STANLEY - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

UC1113F データシート(HTML) 5 Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.

  UC1113F Datasheet HTML 1Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 2Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 3Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 4Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 5Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 6Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 7Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 8Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. UC1113F Datasheet HTML 9Page - STANLEY ELECTRIC CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 20 page
background image
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
A
80
112
50
100
50
100
B
96
136
70
140
70
140
C
112
160
96
136
100
200
100
200
D
17
24
136
192
112
160
140
280
140
280
E
20
28
160
224
136
192
200
400
200
400
F
24
34
192
320
160
224
280
-
280
-
G
28
40
224
-
192
272
H
34
48
224
320
J40
56
272
-
K48
-
Rank
UC
UG
UY
UB
IF=10mA
IF=10mA
IF=10mA
IF=20mA
IV(mcd)
UR
IF=20mA
Luminous Intensity Rank
Page 5
Please contact our sales staff concerning rank designation.
2004.9.29
Single Color Ultra High Brightness Type
U□1113F Series
(Ta=25℃)


同様の部品番号 - UC1113F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
UC1113F STANLEY-UC1113F Datasheet
317Kb / 20P
   Right Angle Type (2.1 x 1.0 mm) Type, Milky White resin
More results

同様の説明 - UC1113F

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
STANLEY ELECTRIC CO.,LT...
1111C STANLEY-1111C Datasheet
392Kb / 27P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UB1104B STANLEY-UB1104B Datasheet
269Kb / 18P
   Single Color Ultra High Brightness Type
UB1113F STANLEY-UB1113F_12 Datasheet
1Mb / 18P
   Single Color Ultra High Brightness Type
HUB1105W-TR STANLEY-HUB1105W-TR Datasheet
337Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
1105W STANLEY-1105W Datasheet
606Kb / 16P
   Single Color Ultra High Brightness Type
HUB1105W STANLEY-HUB1105W Datasheet
330Kb / 20P
   Single Color Ultra High Brightness Type
H-3000L STANLEY-H-3000L Datasheet
187Kb / 11P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5304X STANLEY-UB5304X Datasheet
332Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5305S STANLEY-UB5305S Datasheet
341Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
UB5306X STANLEY-UB5306X Datasheet
319Kb / 24P
   Single Color Ultra High Brightness ?5 Type
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com