データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GMS87C1404 データシート(PDF) 17 Page - Hynix Semiconductor

部品番号 GMS87C1404
部品情報  8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
Download  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HYNIX [Hynix Semiconductor]
ホームページ  http://www.skhynix.com/kor/main.do
Logo HYNIX - Hynix Semiconductor

GMS87C1404 データシート(HTML) 17 Page - Hynix Semiconductor

Back Button GMS87C1404 Datasheet HTML 13Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 14Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 15Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 16Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 17Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 18Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 19Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 20Page - Hynix Semiconductor GMS87C1404 Datasheet HTML 21Page - Hynix Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 17 / 84 page
background image
HYUNDAI MicroElectronics
GMS87C1404/GMS87C1408
Oct. 1999 Ver 1.0
15
IOL−VOL, VDD=5V
40
30
20
10
0
(mA)
IOL
VOL
(V)
IOH−VOH, VDD=5V
-20
-15
-10
-5
0
(mA)
IOH
23
45
6
VOH
(V)
12
34
5
fXIN=4MHz
VDD−VIH1
4
3
2
1
0
(V)
VIH1
23
45
6
VDD
(V)
VDD−VIH2
4
3
2
1
0
(V)
VIH2
23
45
6
VDD
(V)
Ta=25
°C
fXIN=4kH z
Ta=25
°C
1
XIN, RESET
Hysteresis input
-25
°C
85
°C
25
°C
-25
°C
85
°C
25
°C
VDD−VIH3
4
3
2
1
0
(V)
VIH3
23
45
6
VDD
(V)
fXIN=4kH z
Ta=25
°C
Normal input
fXIN=4MHz
VDD−VIL1
4
3
2
1
0
(V)
VIL1
23
45
6
VDD
(V)
VDD−VIL2
4
3
2
1
0
(V)
VIL2
23
45
6
VDD
(V)
Ta=25
°C
fXIN=4kH z
Ta=25
°C
1
XIN, RESET
Hysteresis input
VDD−VIL3
4
3
2
1
0
(V)
VIL3
23
45
6
VDD
(V)
fXIN=4kH z
Ta=25
°C
Normal input


同様の部品番号 - GMS87C1404

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Hynix Semiconductor
GMS87C1404D HYNIX-GMS87C1404D Datasheet
853Kb / 93P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
List of Unclassifed Man...
GMS87C1404D ETC1-GMS87C1404D Datasheet
1Mb / 98P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
Hynix Semiconductor
GMS87C1404SK HYNIX-GMS87C1404SK Datasheet
853Kb / 93P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
List of Unclassifed Man...
GMS87C1404SK ETC1-GMS87C1404SK Datasheet
1Mb / 98P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
More results

同様の説明 - GMS87C1404

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
UPD78F9500MA-CAC-A RENESAS-UPD78F9500MA-CAC-A Datasheet
2Mb / 342P
   8-Bit Single-Chip Microcontrollers
logo
List of Unclassifed Man...
GMS81C7216 ETC1-GMS81C7216 Datasheet
1Mb / 121P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
Hynix Semiconductor
HMS99C52 HYNIX-HMS99C52 Datasheet
533Kb / 43P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
GMS81C1404 HYNIX-GMS81C1404 Datasheet
853Kb / 93P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
NEC
UPD780138 NEC-UPD780138 Datasheet
4Mb / 558P
   8-Bit Single-Chip Microcontrollers
logo
List of Unclassifed Man...
GMS81C1404 ETC1-GMS81C1404 Datasheet
1Mb / 98P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
Hynix Semiconductor
GMS81C1102 HYNIX-GMS81C1102 Datasheet
1Mb / 89P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
logo
NEC
UPD789026 NEC-UPD789026 Datasheet
840Kb / 213P
   8-Bit Single-Chip Microcontrollers
logo
Hynix Semiconductor
GMS87C4060 HYNIX-GMS87C4060 Datasheet
1Mb / 102P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
HMS87C13042A HYNIX-HMS87C13042A Datasheet
1Mb / 88P
   8-BIT SINGLE-CHIP MICROCONTROLLERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com