データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FJV4106RMTF データシート(PDF) 2 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FJV4106RMTF
部品情報  Switching Application (Bias Resistor Built In)
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FJV4106RMTF データシート(HTML) 2 Page - Fairchild Semiconductor

  FJV4106RMTF Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FJV4106RMTF Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FJV4106RMTF Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FJV4106RMTF Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
©2002 Fairchild Semiconductor Corporation
Rev. A, July 2002
Typical Characteristics
Figure 1. DC current Gain
Figure 2. Input On Voltage
Figure 3. Input Off Voltage
Figure 4. Power Derating
-0.1
-1
-10
-100
1
10
100
1000
VCE = - 5V
R1 = 10K
R2 = 47K
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
-0.1
-1
-10
-100
-0.1
-1
-10
-100
VCE =- 0.3V
R1 = 10K
R2 = 47K
IC[mA], COLLECTOR CURRENT
-0.1
-0.3
-0.5
-0.7
-0.9
-1.1
-1.3
-1.5
-1.7
-1.9
-2.1
-1
-10
-100
-1k
-10k
V
CE = - 5V
R
1 = 10K
R
2 = 47K
V
I(off)[V], INPUT OFF VOLTAGE
0
255075
100
125
150
175
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Ta[
o
C], AMBIENT TEMPERATURE


同様の部品番号 - FJV4106RMTF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FJV4106R FAIRCHILD-FJV4106R Datasheet
89Kb / 4P
   PNP Epitaxial Silicon Transistor
More results

同様の説明 - FJV4106RMTF

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
KSR1004 FAIRCHILD-KSR1004 Datasheet
37Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
KSR2002 FAIRCHILD-KSR2002 Datasheet
38Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
KSR1002 FAIRCHILD-KSR1002 Datasheet
38Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
KSR1010 FAIRCHILD-KSR1010 Datasheet
34Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
FJX3011RTF FAIRCHILD-FJX3011RTF Datasheet
37Kb / 3P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
FJX4004RTF FAIRCHILD-FJX4004RTF Datasheet
47Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
KSR1104 FAIRCHILD-KSR1104 Datasheet
55Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
FJN3304RTA FAIRCHILD-FJN3304RTA Datasheet
71Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
KSR2104 FAIRCHILD-KSR2104 Datasheet
56Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
FJN3303RBU FAIRCHILD-FJN3303RBU Datasheet
42Kb / 4P
   Switching Application (Bias Resistor Built In)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com