データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD770N15A データシート(PDF) 8 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD770N15A
部品情報  N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD770N15A データシート(HTML) 8 Page - Fairchild Semiconductor

Back Button FDD770N15A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor FDD770N15A Datasheet HTML 10Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
©2012 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD770N15A Rev. C1
www.fairchildsemi.com
8
Figure 18. Total Gate Charge Qsync. Test Circuit & Waveforms
VGS
(DUT)
VGS
( Driver)
Driver
RG
VCC
DUT
VR
VDD
()
1
G
R
G
Qsync
V
t dt
R
=⋅
G
10V
t
t
VGS


同様の部品番号 - FDD770N15A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
FDD770N15A ISC-FDD770N15A Datasheet
266Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results

同様の説明 - FDD770N15A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD8444L FAIRCHILD-FDD8444L Datasheet
282Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDS8896 FAIRCHILD-FDS8896_07 Datasheet
622Kb / 12P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com