データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD1600N10ALZD データシート(PDF) 3 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD1600N10ALZD
部品情報  BoostPak (N-Channel PowerTrench짰 MOSFET Diode)
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD1600N10ALZD データシート(HTML) 3 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDD1600N10ALZD Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
©2013 Fairchild Semiconductor Corporation
FDD1600N10ALZD Rev. C2
www.fairchildsemi.com
3
Electrical Characteristics of the Diode T
C = 25
oC unless otherwise noted.
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
VR
DC Blocking Voltage
IR = 1 mA
150
-
-
V
VFM
Maximum Instantaneous Forward Voltage
IF = 4 A
TC = 25oC-
-
2.5
V
TC = 125oC
-
1.01
-
IRM
Maximum Instantaneous Reverse Current @ rated VR
TC = 25oC-
-
50
uA
TC = 125oC
-
-
1000
trr
Diode Reverse Recovery Time
IF = 4 A,
dI/dt = 200 A/
μs
TC = 25oC
-
12.7
26
ns
TC = 125oC
-
17.1
-
Irr
Diode Peak Reverse Recovery Current
TC = 25oC-
2.6
6
A
TC = 125oC-
3.8
-
Qrr
Diode Reverse Recovery Charge
TC = 25oC
-
18.3
-
nC
TC = 125oC
-
35.7
-
WAVL
Avalanche Energy (L = 40 mH)
10
-
-
mJ


同様の部品番号 - FDD1600N10ALZD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD1600N10ALZ FAIRCHILD-FDD1600N10ALZ Datasheet
1Mb / 10P
   Consumer Appliances
logo
Guangdong Youtai Semico...
FDD1600N10ALZ UMW-FDD1600N10ALZ Datasheet
624Kb / 6P
   100 V N-ChannelMOSFET
More results

同様の説明 - FDD1600N10ALZD

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD850N10LD FAIRCHILD-FDD850N10LD Datasheet
813Kb / 11P
   BoostPak (N-Channel PowerTrench짰 MOSFET Diode)
FDS8978 FAIRCHILD-FDS8978_11 Datasheet
704Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS86350 FAIRCHILD-FDMS86350 Datasheet
253Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8443_F085 FAIRCHILD-FDB8443_F085 Datasheet
621Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB8896_F085 FAIRCHILD-FDB8896_F085 Datasheet
216Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDBL9401_F085 FAIRCHILD-FDBL9401_F085 Datasheet
385Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDD770N15A FAIRCHILD-FDD770N15A Datasheet
639Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDMS7698 FAIRCHILD-FDMS7698 Datasheet
256Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDB075N15A FAIRCHILD-FDB075N15A Datasheet
311Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
FDP100N10 FAIRCHILD-FDP100N10 Datasheet
454Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com