データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FDD8445_F085 データシート(PDF) 6 Page - Fairchild Semiconductor

部品番号 FDD8445_F085
部品情報  N-Channel PowerTrench MOSFET
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
ホームページ  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor

FDD8445_F085 データシート(HTML) 6 Page - Fairchild Semiconductor

  FDD8445_F085 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDD8445_F085 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDD8445_F085 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDD8445_F085 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDD8445_F085 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDD8445_F085 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDD8445_F085 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
www.fairchildsemi.com
6
Typical Characteristics
Figure 11. Normalized Gate Threshold Voltage vs
Junction Temperature
Figure 12. Normalized Drain to Source
Breakdown Voltage vs Junction Temperature
Figure 13. Capacitance vs Drain to Source
Voltage
Figure 14. Gate Charge vs Gate to Source
Voltage
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
V
GS=VDS
I
D =250μA
T
J, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
-80
-40
0
40
80
120
160
200
0.90
0.95
1.00
1.05
1.10
I
D =250μA
T
J, JUNCTION TEMPERATURE (
oC)
0.1
1
10
100
1000
10000
CRSS
COSS
CISS
f = 1MHz
V
GS = 0V
VDS, DRAIN TO SOURCE VOLTAGE (V)
40
020
40
60
0
2
4
6
8
10
V
DD=25V
V
DD=15V
V
DD=20V
I
D=50A
Q
g , GATE CHARGE (nC)
FDD8445
_F085 Rev A (W)


同様の部品番号 - FDD8445_F085

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
ON Semiconductor
FDD8445-F085 ONSEMI-FDD8445-F085 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel PowerTrench짰 MOSFET
September-2017, Rev. 2
More results

同様の説明 - FDD8445_F085

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Fairchild Semiconductor
FDD8896 FAIRCHILD-FDD8896 Datasheet
130Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD5680 FAIRCHILD-FDD5680 Datasheet
83Kb / 4P
   N-Channel, PowerTrench??MOSFET
FDD20AN06_F085 FAIRCHILD-FDD20AN06_F085 Datasheet
325Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDD86369 ONSEMI-FDD86369 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
January, 2017, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDMS86152 FAIRCHILD-FDMS86152 Datasheet
258Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
logo
ON Semiconductor
FDWS86380_F085 ONSEMI-FDWS86380_F085 Datasheet
528Kb / 8P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
December, 2016, Rev. 1.0
logo
Fairchild Semiconductor
FDP8876 FAIRCHILD-FDP8876 Datasheet
303Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDB8441 FAIRCHILD-FDB8441 Datasheet
307Kb / 7P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDD13AN06A0 FAIRCHILD-FDD13AN06A0 Datasheet
281Kb / 11P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDP8874 FAIRCHILD-FDP8874 Datasheet
264Kb / 10P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
FDS8984 FAIRCHILD-FDS8984_10 Datasheet
446Kb / 6P
   N-Channel PowerTrench MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com