データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AD872A データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices

部品番号 AD872A
部品情報  Complete 12-Bit 10 MSPS Monolithic A/D Converter
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD872A データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices

Back Button AD872A_15 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD872A_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
REV. A
–7–
Figure 4. AD872A Typical FFT, fIN = 1 MHz, fIN Amplitude = –0.5 dB
Figure 5. AD872A Typical FFT, fIN = 1 MHz, fIN Amplitude = –6 dB
Dynamic Characteristics–Sample Rate: 10 MSPS–AD872A
–70
–75
–80
–85
–90
–95
2ND
HARMONIC
THD
3RD
HARMONIC
105
106
107
INPUT FREQUENCY – Hz
Figure 3. AD872A Distortion vs. Input Frequency,
Full-Scale Input
105
106
107
INPUT FREQUENCY – Hz
70
68
66
64
62
60
58
56
54
52
50
–6.0 dB
–0.5 dB
Figure 2. AD872A S/(N+D) Input Frequency
1
9
2
8
3
4
6
5
7
fIN = 1MHz
fIN AMPLITUDE = –0.5dB
THD = 73dB
S/(N+D) = 68dB
SNR = 70dB
SFDR = 73dB
2ND
–73
3RD
–82
4TH
–87
5TH
–90
6TH
–92
7TH
–95
8TH
–95
9TH
–93
HARMONICS – dB
1
9
2
8
3
7
4
6
5
fIN = 1MHz
fIN AMPLITUDE = –6.0dB
THD = –77dB
S/(N+D) = 65dB
SNR = 65dB
SFDR = 81dB
2ND
–81
3RD
–97
4TH
–91
5TH
–84
6TH
–88
7TH
–90
8TH
–90
9TH
–94
HARMONICS – dB


同様の部品番号 - AD872A_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD872AJD AD-AD872AJD Datasheet
330Kb / 20P
   Complete 12-Bit 10 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD872AJE AD-AD872AJE Datasheet
330Kb / 20P
   Complete 12-Bit 10 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD872ASD AD-AD872ASD Datasheet
330Kb / 20P
   Complete 12-Bit 10 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD872ASE AD-AD872ASE Datasheet
330Kb / 20P
   Complete 12-Bit 10 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
More results

同様の説明 - AD872A_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
AD872A AD-AD872A Datasheet
330Kb / 20P
   Complete 12-Bit 10 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD871 AD-AD871_15 Datasheet
382Kb / 16P
   Complete 12-Bit 5 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9225ARZ AD-AD9225ARZ Datasheet
914Kb / 25P
   Complete 12-Bit, 25 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. C
AD9224 AD-AD9224_15 Datasheet
311Kb / 24P
   Complete 12-Bit, 40 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9225 AD-AD9225_03 Datasheet
460Kb / 24P
   Complete 12-Bit, 25 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. B
AD9224ARSZ AD-AD9224ARSZ Datasheet
316Kb / 24P
   Complete 12-Bit, 40 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD9225 AD-AD9225 Datasheet
321Kb / 24P
   Complete 12-Bit, 25 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. A
AD1672 AD-AD1672 Datasheet
465Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
AD9225 AD-AD9225_15 Datasheet
914Kb / 25P
   Complete 12-Bit, 25 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. C
AD1672 AD-AD1672_15 Datasheet
430Kb / 20P
   Complete 12-Bit, 3 MSPS Monolithic A/D Converter
REV. 0
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com