データシートサーチシステム |
|
AD5303 データシート(PDF) 7 Page - Analog Devices |
|
AD5303 データシート(HTML) 7 Page - Analog Devices |
7 / 28 page AD5303/AD5313/AD5323 Rev. B | Page 7 of 28 2mA IOL 2mA IOH 1.6V TO OUTPUT PIN CL 50pF Figure 4. Load Circuit for Digital Output (SDO) Timing Specifications SCLK SYNC DIN* DB15 DB0 LDAC LDAC CLR *SEE THE INPUT SHIFT REGISTER SECTION. t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9 t10 t11 Figure 5. Serial Interface Timing Diagram |
同様の部品番号 - AD5303_15 |
|
同様の説明 - AD5303_15 |