データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1221 データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SD1221
部品情報  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD1221 データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD1221_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1221_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1221_15 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
NPN Transistors
2SD1221
Switching Time Test Circuit
IB1 = −IB2 = 0.2 A, DUTY CYCLE ≤ 1%
20 μs
INPUT
IB1
IB2
OUTPUT
VCC = 30 V
IB2
Typical Characterisitics
hFE – IC
VCE (sat) – IC
IC – VCE
IC – VBE
Collector-emitter voltage VCE (V)
Base-emitter voltage VBE (V)
Collector current IC (A)
Collector current IC (A)
0
0
Common emitter
Tc = 25°C
90
80
70
60
50
40
30
20
0
3.0
2.0
1.0
2
4
6
8
IB = 10 mA
0
0
Common emitter
VCE = 5 V
3.0
2.0
1.0
0.4
0.8
1.2
1.6
25
−25
Tc = 100°C
Common emitter
VCE = 5 V
500
100
50
30
10
0.03
0.1
0.3
1
3
300
25
−25
Tc = 100°C
Common emitter
IC/IB = 10
1
0.5
0.3
0.1
0.05
0.02
0.03
0.1
0.3
1
3
25
−25
Tc = 100°C


同様の部品番号 - 2SD1221_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Toshiba Semiconductor
2SD1221 TOSHIBA-2SD1221_10 Datasheet
156Kb / 4P
   Audio Frequency Power Amplifier Application
More results

同様の説明 - 2SD1221_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com