データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PD150S16 データシート(PDF) 2 Page - National Instruments Corporation

部品番号 PD150S16
部品情報  DIODE
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NI [National Instruments Corporation]
ホームページ  http://www.NI.com
Logo NI - National Instruments Corporation

PD150S16 データシート(HTML) 2 Page - National Instruments Corporation

  PD150S16_15 Datasheet HTML 1Page - National Instruments Corporation PD150S16_15 Datasheet HTML 2Page - National Instruments Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
─2─
■定格・特性曲線
PD150S16
(Per 1 Arm.)
25
゚C
150
゚C
01
2
3
4
5
6
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
2000
5000
FORWARD CURRENT VS. VOLTAGE
順 電 圧 特 性
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE (V)
瞬 時 順 電 圧 (V)
(A)
0
40
80
120
160
200
240
0
50
100
150
200
250
300
HALF SINE WAVE
D.C.
HALF SINE WAVE
D.C.
PD150S16
(Per 1 Arm.)
AVERAGE FORWARD POWER DISSIPATION
平 均 順 電 力 損 失 特 性
AVERAGE FORWARD CURRENT (A)
平 均 順 電 流 (A)
(W)
PD150S16(Per 1 Arm.)
0
25
50
75
100
125
150
0
40
80
120
160
200
240
AVERAGE FORWARD CURRENT VS. CASE TEMPERATURE
平 均 順 電 流 − ケ ー ス 温 度 定 格
CASE TEMPERATURE (
°C)
ケ ー ス 温 度 (℃)
(A)
D.C.
HALF SINE WAVE
D.C.
HALF SINE WAVE
PD150S16(Per 1 Arm.)
f=50Hz, Half Sine Wave, Non-Repetitive, Tj=150
(A)
サ ー ジ 順 電 流 定 格
SURGE CURRENT RATINGS
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
0.02
0.05
0.1
0.2
0.5
1
2
TIME (s)
時 間 (s)
0.02s
IFSM
0.001
0.01
0.1
1
10
SQUARE WAVE PULSE DURATION (s)
0.01
0.02
0.1
0.05
0.2
0.5
(℃/W)
Junction to Case
PD150S16(Per 1 Arm.)
MAXIMUM TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
過 渡 熱 抵 抗 特 性
時 間 (s)


同様の部品番号 - PD150S16_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Nihon Inter Electronics...
PD150S16 NIEC-PD150S16 Datasheet
127Kb / 2P
   150A Avg 1600 Volts
logo
Kyocera Kinseki Corpota...
PD150S16 KSS-PD150S16 Datasheet
766Kb / 5P
   Diode
More results

同様の説明 - PD150S16_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMDD-160 SEMPO-SMDD-160 Datasheet
45Kb / 1P
   Diode-Diode Module
SMDD-70 SEMPO-SMDD-70 Datasheet
49Kb / 1P
   DIODE-DIODE MODULE
logo
Sirectifier Semiconduct...
SDD320 SIRECTIFIER-SDD320 Datasheet
255Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD190 SIRECTIFIER-SDD190 Datasheet
727Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
SDD165 SIRECTIFIER-SDD165 Datasheet
740Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
Naina Semiconductor ltd...
100NDD NAINA-100NDD Datasheet
137Kb / 2P
   Diode ??Diode Module
160NDD NAINA-160NDD Datasheet
130Kb / 2P
   Diode - Diode Module
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
SMDD-50 SEMPO-SMDD-50 Datasheet
77Kb / 1P
   DIODE-DIODE MODULE
SMDD-90H SEMPO-SMDD-90H Datasheet
42Kb / 1P
   DIODE-DIODE MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
SDD100 ETC2-SDD100 Datasheet
996Kb / 4P
   Diode-Diode Modules
logo
SEMPO ELECTRONIC Limite...
MAA-100 SEMPO-MAA-100 Datasheet
72Kb / 2P
   Diode-Diode Module
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com