データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SD1254-Q データシート(PDF) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 2SD1254-Q
部品情報  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SD1254-Q データシート(HTML) 3 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  2SD1254-Q Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1254-Q Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd 2SD1254-Q Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
3
Transistors
NPN Transistors
2SD1254
Typical Characterisitics
Rth(t) — t
10–4
10
10–3
10–1
10–2
0
1
1
3
102
104
10–2
10–1
1
10
103
102
(1) Without heat sink
(2) With a 50 × 50 × 2mm Al heat sink
(1)
(2)
Time t (s)


同様の部品番号 - 2SD1254-Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Panasonic Semiconductor
2SD1254 PANASONIC-2SD1254 Datasheet
57Kb / 3P
   Silicon PNP epitaxial planar type(For power switching)
2SD1254 PANASONIC-2SD1254 Datasheet
58Kb / 3P
   Silicon NPN epitaxial planar type(For power switching)
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SD1254 KEXIN-2SD1254 Datasheet
40Kb / 1P
   Silicon NPN epitaxial planar type
More results

同様の説明 - 2SD1254-Q

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com