データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA1021 データシート(PDF) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KTA1021
部品情報  PNP Transistors
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KTA1021 データシート(HTML) 1 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KTA1021_15 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KTA1021_15 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
DIP Type
www.kexin.com.cn
1
Transistors
PNP Transistors
KTA1021
Features
Excellent hFE Linearity
1 Watt Amplifier Application
Complementary to KTC1020
Absolute Maximum Ratings Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Rating
Unit
Collector - Base Voltage
VCBO
-35
Collector - Emitter Voltage
VCEO
-30
Emitter - Base Voltage
VEBO
-5
Collector Current - Continuous
IC
-500
Base Current
IB
-100
Collector Power Dissipation
PC
400
mW
Junction Temperature
TJ
150
Storage Temperature range
Tstg
-55 to 150
V
mA
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector- base breakdown voltage
VCBO
Ic= -100 uA, IE=0
-35
Collector- emitter breakdown voltage
VCEO
Ic= -1mA, IB=0
-30
Emitter - base breakdown voltage
VEBO
IE= -100 uA, IC=0
-5
Collector-base cut-off current
ICBO
VCB= -35 V , IE=0
-100
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= -5V , IC=0
-100
Collector-emitter saturation voltage
VCE(sat) IC=-100 mA, IB=-10mA
-0.25
Base - emitter saturation voltage
VBE(sat) IC=-100 mA, IB=-10mA
-1.2
Base - emitter voltage
VBE
VCE= -1V, IC= -100 mA
-1
DC current gain
hFE
VCE= -1V, IC= -100mA
100
240
Collector output capacitance
Cob
VCB= -6V, IE= 0,f=1MHz
13
pF
Transition frequency
fT
VCE= -6V, IC= -20mA
200
MHz
V
nA
V
Classification of hfe
Type
KTA1021-O
KTA1021-Y
Range
100-200
120-240
TO-92M
3.0 ±0.1
1.50
0.50 ±0.1
1.0 ±0.1
6.0 ± 0.2
1.60 (max)
4.0(min)
Unit:mm
1 2 3
1.
Base
2.Collector
3.
Emitter


同様の部品番号 - KTA1021_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
KEC(Korea Electronics)
KTA1021 KEC-KTA1021 Datasheet
236Kb / 2P
   EPITAXIAL PLANAR PNP TRANSISTOR (GENERAL PURPOSE, SWITCHING)
More results

同様の説明 - KTA1021_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com