データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KZT1049A データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KZT1049A
部品情報  NPN Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KZT1049A データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KZT1049A Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1049A Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KZT1049A Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
NPN Transistors
FZT1049A (KZT1049A)
Electrical Characteristics Ta = 25℃
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Collector- base breakdown voltage
VCBO
Ic= 100 μA, IE= 0
80
Collector- emitter breakdown voltage
VCES
Ic= 100 uA, IB= 0
80
Collector- emitter breakdown voltage
VCEO
Ic= 10 mA, IB= 0
30
Collector- emitter breakdown voltage
VCEV
Ic= 100 uA, VEB= 1V
80
Emitter - base breakdown voltage
VEBO
IE= 100μA, IC= 0
5
Collector-base cut-off current
ICBO
VCB= 80 V , IE= 0
100
Collector-emitter cut-off current
ICES
VCE= 35 V , IB= 0
100
Emitter cut-off current
IEBO
VEB= 5V , IC=0
100
IC=500mA, IB=10mA
60
IC=1 A, IB=10mA
100
IC=3 A, IB=30mA
250
IC=5 A, IB=50mA
330
Base - emitter saturation voltage
VBE(sat) IC=5 A, IB=50mA (Note.1)
1.05
Base - emitter turn-on voltage
VBE(on) VCE= 2V, IC= 5A (Note.1)
1
hFE(1)
VCE= 2V, IC= 10mA
280
hFE(2)
VCE= 2V, IC= 500mA
300
hFE(3)
VCE= 2V, IC= 1 A
300
1200
hFE(4)
VCE= 2V, IC= 5 A
180
hFE(5)
VCE= 2V, IC= 20 A
40
ton
125
toff
380
Collector output capacitance
Cob
VCB= 10V, f=1MHz
60
pF
Transition frequency
fT
VCE= 10V, IC= 50mA,f=100MHz
180
MHz
Switching Times
IC=4A, VCC=10V, IB=40mA
ns
Collector-emitter saturation voltage (Note.1)
VCE(sat)
nA
DC current gain
(Note.1)
V
mV
V
Note.1: Pulse width=300 us. Duty cycle ≤ 2%


同様の部品番号 - KZT1049A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
KZT1149A KEXIN-KZT1149A Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT1151 KEXIN-KZT1151 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT1151A KEXIN-KZT1151A Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
KZT122 KEXIN-KZT122 Datasheet
38Kb / 1P
   Surface Mount NPN Silicon Power Darlington Transistor
KZT127 KEXIN-KZT127 Datasheet
38Kb / 1P
   Surface Mount PNP Silicon Power Darlington Transistor
More results

同様の説明 - KZT1049A

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SC3438-HF KEXIN-2SC3438-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
BC817A KEXIN-BC817A_15 Datasheet
518Kb / 1P
   NPN Transistors
2SD2391 KEXIN-2SD2391_15 Datasheet
1,008Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC4617 KEXIN-2SC4617_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC945-HF KEXIN-2SC945-HF_15 Datasheet
870Kb / 2P
   NPN Transistors
2SC2295-HF KEXIN-2SC2295-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2713-HF KEXIN-2SC2713-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   NPN Transistors
2SC2882-HF KEXIN-2SC2882-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC2982-HF KEXIN-2SC2982-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
2SC3134-HF KEXIN-2SC3134-HF_15 Datasheet
794Kb / 3P
   NPN Transistors
2SC3265-HF KEXIN-2SC3265-HF_15 Datasheet
1Mb / 2P
   NPN Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com