データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

KTA501U-Y データシート(PDF) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

部品番号 KTA501U-Y
部品情報  PNP Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
ホームページ  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KTA501U-Y データシート(HTML) 2 Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

  KTA501U-Y Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KTA501U-Y Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KTA501U-Y Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
SMD Type
www.kexin.com.cn
2
Transistors
PNP Transistors
KTA501U
Typical Characterisitics
0
-40
30
3k
-3
-1
-0.3
-0.1
COLLECTOR CURRENT I (mA)
C
C
0
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE V
(V)
CE
CE
C
I - V
h - I
V
- I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
-0.1
-0.1
-0.3
0
BASE-EMITTER VOLTAGE V
(V)
BE
I - V
f - I
C
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
0.1
3k
10
-0.01
-0.1
COLLECTOR CURRENT I
(mA)
C
V
- I
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-80
-120
-160
-200
-240
I =-0.2mA
B
B
I =-0.5mA
B
I =-1.0mA
B
I =-1.5mA
B
I =-2.0mA
B
I =0mA
COMMON EMITTER
Ta=25 C
FE
C
-10
-30
-100
-300
50
100
300
500
1k
Ta=100 C
Ta=100 C
Ta=25 C
Ta=-25 C
Ta=-25 C
V =-6V
V =-6V
CE
CE
V =-1V
V =-1V
COMMON EMITTER
CE(sat)
C
-0.3
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-0.03
-0.05
-0.1
-0.3
-0.5
-1
Ta=100
C
Ta=25 C
Ta=-25 C
COMMON EMITTER
I /I =10
C B
C
BE(sat)
-0.3
-1
-10
-30
-100 -300
-3
-0.3
-0.5
-1
-3
-5
-10
COMMON EMITTER
I /I =10
Ta=25 C
C B
T
C
0.3
1
3
10
30
100
300
30
50
100
300
500
1k
COMMON EMITTER
V =-10V
Ta=25 C
CE
B
BE
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1
-3
-10
-30
-100
-300
-1k
COMMON EMITTER
V =-6V
CE


同様の部品番号 - KTA501U-Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Guangdong Kexin Industr...
KTA501U-Y KEXIN-KTA501U-Y Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results

同様の説明 - KTA501U-Y

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
NXP Semiconductors
PEMB10_PUMB10 PHILIPS-PEMB10_PUMB10_15 Datasheet
626Kb / 15P
   PNP/PNP resistor-equipped transistors; PNP/PNP resistor-equipped transistors;
Rev. 3-3 January 2012
logo
Weitron Technology
2N5401 WEITRON-2N5401 Datasheet
720Kb / 4P
   PNP Transistors
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SB1026-HF KEXIN-2SB1026-HF_15 Datasheet
951Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027 KEXIN-2SB1027_15 Datasheet
893Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1027-HF KEXIN-2SB1027-HF_15 Datasheet
896Kb / 3P
   PNP Transistors
2SB1070 KEXIN-2SB1070_15 Datasheet
1,002Kb / 2P
   PNP Transistors
2SB1115-HF KEXIN-2SB1115-HF_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1118 KEXIN-2SB1118_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1120 KEXIN-2SB1120_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1174 KEXIN-2SB1174_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
2SB1176 KEXIN-2SB1176_15 Datasheet
1Mb / 3P
   PNP Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com