データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

ADM1068 データシート(PDF) 9 Page - Analog Devices

部品番号 ADM1068
部品情報  Super Sequencer and Monitor
Download  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AD [Analog Devices]
ホームページ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

ADM1068 データシート(HTML) 9 Page - Analog Devices

Back Button ADM1068_15 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 11Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 12Page - Analog Devices ADM1068_15 Datasheet HTML 13Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 24 page
background image
ADM1068
Rev. C | Page 9 of 24
14
12
10
8
6
4
2
0
01
12.5
10.0
7.5
5.0
2.5
ILOAD (µA)
5.0
Figure 10. Charge-Pumped VPDO1 (FET Drive Mode) vs. ILOAD
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
06
5
4
3
2
1
ILOAD (mA)
VP1 = 5V
VP1 = 3V
Figure 11. VPDO1 (Strong Pull-Up to VPx) vs. ILOAD
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0
06
50
40
30
20
10
ILOAD (µA)
0
VP1 = 5V
VP1 = 3V
Figure 12. VPDO1 (Weak Pull-Up to VPx) vs. ILOAD
2.058
2.038
2.043
2.048
2.053
–40
–20
0
20
40
60
100
80
TEMPERATURE (
°C)
VP1 = 3.0V
VP1 = 4.75V
Figure 13. REFOUT vs. Temperature


同様の部品番号 - ADM1068_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM1068ACP AD-ADM1068ACP Datasheet
627Kb / 28P
   Super Sequencer??and Monitor
Rev. PrB
ADM1068ACP-REEL AD-ADM1068ACP-REEL Datasheet
627Kb / 28P
   Super Sequencer??and Monitor
Rev. PrB
ADM1068ACP-REEL7 AD-ADM1068ACP-REEL7 Datasheet
627Kb / 28P
   Super Sequencer??and Monitor
Rev. PrB
More results

同様の説明 - ADM1068_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Analog Devices
ADM1065 AD-ADM1065_15 Datasheet
369Kb / 28P
   Super Sequencer and Monitor
REV. D
ADM1068 AD-ADM1068 Datasheet
627Kb / 28P
   Super Sequencer??and Monitor
Rev. PrB
ADM1065ASUZ AD-ADM1065ASUZ Datasheet
369Kb / 28P
   Super Sequencer and Monitor
Rev. D
ADM1065 AD-ADM1065 Datasheet
664Kb / 28P
   Super Sequencer-TM and Monitor
REV. 0
ADM1168 AD-ADM1168 Datasheet
402Kb / 28P
   Super Sequencer and Monitor with Nonvolatile Fault Recording
REV. 0
ADM1185 AD-ADM1185_07 Datasheet
320Kb / 16P
   Quad Voltage Monitor and Sequencer
REV. 0
ADM1185 AD-ADM1185 Datasheet
233Kb / 12P
   Quad Voltage Monitor and Sequencer
Rev. PrK June 2006
ADM1185 AD-ADM1185_15 Datasheet
299Kb / 16P
   Quad Voltage Monitor and Sequencer
REV. B
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX34461 MAXIM-MAX34461 Datasheet
3Mb / 59P
   PMBus 16-Channel Voltage Monitor and Sequencer
Rev 0; 9/12
MAX34460 MAXIM-MAX34460 Datasheet
3Mb / 65P
   PMBus 12-Channel Voltage Monitor and Sequencer
Rev 0; 9/12
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com