データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SK1629-E1-E データシート(PDF) 6 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 2SK1629-E1-E
部品情報  500V - 30A - MOS FET High Speed Power Switching
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

2SK1629-E1-E データシート(HTML) 6 Page - Renesas Technology Corp

  2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 1Page - Renesas Technology Corp 2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 2Page - Renesas Technology Corp 2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 3Page - Renesas Technology Corp 2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 4Page - Renesas Technology Corp 2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 5Page - Renesas Technology Corp 2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 6Page - Renesas Technology Corp 2SK1629-E1-E_15 Datasheet HTML 7Page - Renesas Technology Corp  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
2SK1629-E1-E
Preliminary
R07DS1197EJ0200 Rev.2.00
Page 6 of 6
Mar 26, 2014
Package Dimensions
9.48g
MASS[Typ.]
TO-264S
PRSS0003ZC-A
RENESAS Code
JEITA Package Code
Previous Code
20.0 ± 0.2
2.5 ± 0.2
2.8 ± 0.3
5.45 ± 0.3
5.45 ± 0.3
3.0 ± 0.2
1.0
+0.25
0.1
0.6
+0.25
0.1
5.0 ± 0.2
Unit: mm
3.2 ± 0.2
Package Name
TO-264
Ordering Information
Orderable Part Number
Quantity
Shipping Container
2SK1629-E1-E#T2
25 pcs
Tube


同様の部品番号 - 2SK1629-E1-E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK1629-E1-E RENESAS-2SK1629-E1-E Datasheet
248Kb / 8P
   500V - 30A - MOS FET High Speed Power Switching
Feb.4.2022
More results

同様の説明 - 2SK1629-E1-E_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Renesas Technology Corp
2SK1629-E1-E RENESAS-2SK1629-E1-E Datasheet
248Kb / 8P
   500V - 30A - MOS FET High Speed Power Switching
Feb.4.2022
RJK5032DPH-E0 RENESAS-RJK5032DPH-E0 Datasheet
99Kb / 7P
   500V - 3A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK5032DPH-E0 RENESAS-RJK5032DPH-E0_15 Datasheet
99Kb / 7P
   500V - 3A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK5014DPP-E0 RENESAS-RJK5014DPP-E0_15 Datasheet
87Kb / 7P
   500V - 19A - MOS FET High Speed Power Switching
2SK1522-E1-E RENESAS-2SK1522-E1-E_15 Datasheet
95Kb / 7P
   500V - 50A - MOS FET High Speed Power Switching
H5N5016PL-E0-E RENESAS-H5N5016PL-E0-E_15 Datasheet
97Kb / 7P
   500V - 50A - MOS FET High Speed Power Switching
RJK5012DPP-E0 RENESAS-RJK5012DPP-E0_15 Datasheet
88Kb / 7P
   500V - 12A - MOS FET High Speed Power Switching
H5N5004PL-E0-E RENESAS-H5N5004PL-E0-E Datasheet
250Kb / 8P
   500V - 50A - MOS FET High Speed Power Switching
Oct.28.2021
H5N5016PL-E0-E RENESAS-H5N5016PL-E0-E Datasheet
254Kb / 8P
   500V - 50A - MOS FET High Speed Power Switching
Nov.4.2021
RJL5014DPP-A0 RENESAS-RJL5014DPP-A0 Datasheet
172Kb / 7P
   500V - 19A - MOS FET High Speed Power Switching
Mar.23.2021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com