データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SC1162 データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 2SC1162
部品情報  NPN Plastic Encapsulated Transistor
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

2SC1162 データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  2SC1162_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH 2SC1162_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
2SC1162
2.5A , 35V
NPN Plastic Encapsulated Transistor
Elektronische Bauelemente
07-Mar-2011 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
CHARACTERISTIC CURVE


同様の部品番号 - 2SC1162_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Quanzhou Jinmei Electro...
2SC1162 JMNIC-2SC1162_15 Datasheet
178Kb / 4P
   Silicon NPN Power Transistors
More results

同様の説明 - 2SC1162_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
D882S SECOS-D882S Datasheet
214Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2N5832 SECOS-2N5832 Datasheet
83Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2N6517 SECOS-2N6517 Datasheet
142Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2SC1008 SECOS-2SC1008 Datasheet
83Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2SC1318A SECOS-2SC1318A Datasheet
135Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2SC1923 SECOS-2SC1923 Datasheet
83Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2N5172 SECOS-2N5172 Datasheet
81Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2SC4548 SECOS-2SC4548 Datasheet
77Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2SBA42 SECOS-2SBA42 Datasheet
74Kb / 1P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
2SD1468S SECOS-2SD1468S Datasheet
52Kb / 1P
   NPN Plastic-Encapsulated Transistor
BD135 SECOS-BD135 Datasheet
85Kb / 2P
   NPN Plastic Encapsulated Transistor
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com