データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1404S データシート(PDF) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 IRF1404S
部品情報  Ultra Low On-Resistance
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF1404S データシート(HTML) 5 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

  IRF1404S Datasheet HTML 1Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 10 page
background image
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off) tf
Fig 10b. Switching Time Waveforms
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
RG
D.U.T.
10V
+
-VDD
25
50
75
100
125
150
175
0
40
80
120
160
200
T , Case Temperature ( C)
°
C
LIMITED BY PACKAGE
0.01
0.1
1
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C
P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50
SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
IRF1404S/L
2014-8-12
5
www.kersemi.com


同様の部品番号 - IRF1404S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
306Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
329Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1404S ISC-IRF1404S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1404SPBF IRF-IRF1404SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1404SPBF KERSEMI-IRF1404SPBF Datasheet
3Mb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF1404S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com