データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1404S データシート(PDF) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

部品番号 IRF1404S
部品情報  Ultra Low On-Resistance
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  KERSEMI [Kersemi Electronic Co., Ltd.]
ホームページ  http://www.kersemi.com
Logo KERSEMI - Kersemi Electronic Co., Ltd.

IRF1404S データシート(HTML) 8 Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.

Back Button IRF1404S Datasheet HTML 2Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 3Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 4Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 5Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 6Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 7Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 8Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 9Page - Kersemi Electronic Co., Ltd. IRF1404S Datasheet HTML 10Page - Kersemi Electronic Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 10 page
background image
D2Pak Package Outline
D2Pak Part Marking Information
F530S
THIS IS AN IRF530S WITH
LOT CODE 8024
AS S EMBLED ON WW 02, 2000
IN THE AS S EMBLY LINE "L"
ASSEMBLY
LOT CODE
INT ERNATIONAL
RECT IFIER
LOGO
PART NUMBER
DAT E CODE
YEAR 0 = 2000
WEEK 02
LINE L
IRF1404S/L
2014-8-12
8
www.kersemi.com


同様の部品番号 - IRF1404S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
306Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
329Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1404S ISC-IRF1404S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1404SPBF IRF-IRF1404SPBF Datasheet
279Kb / 11P
   HEXFET짰 Power MOSFET
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1404SPBF KERSEMI-IRF1404SPBF Datasheet
3Mb / 10P
   HEXFET짰 Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF1404S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF7424 IRF-IRF7424 Datasheet
229Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7425TR IRF-IRF7425TR Datasheet
94Kb / 9P
   Ultra Low On-Resistance
logo
List of Unclassifed Man...
AUIRF3004WL ETC2-AUIRF3004WL Datasheet
236Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN7107 ETC2-AUIRFN7107 Datasheet
544Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
AUIRFN8401 ETC2-AUIRFN8401 Datasheet
617Kb / 11P
   Ultra Low On-Resistance
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1010E KERSEMI-IRF1010E Datasheet
786Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF7311 KERSEMI-IRF7311 Datasheet
677Kb / 7P
   Ultra Low On-Resistance
IRFR5505 KERSEMI-IRFR5505 Datasheet
720Kb / 10P
   Ultra Low On-Resistance
logo
International Rectifier
IRF7751PBF IRF-IRF7751PBF Datasheet
244Kb / 8P
   Ultra Low On-Resistance
IRF9953PBF IRF-IRF9953PBF_15 Datasheet
212Kb / 7P
   ULTRA LOW ON RESISTANCE
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com