データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1310N データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1310N
部品情報  Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1310N データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

  IRF1310N Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1310N Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
IRF1310N
L EAD ASSIG NM E NT S
1 - G A T E
2 - D R A IN
3 - S O U RC E
4 - D R A IN
- B -
1 .32 (.05 2)
1 .22 (.04 8)
3X
0.55 (.02 2)
0.46 (.01 8)
2 .92 (.11 5)
2 .64 (.10 4)
4.69 ( .18 5 )
4.20 ( .16 5 )
3X
0.93 (.03 7)
0.69 (.02 7)
4.06 (.16 0)
3.55 (.14 0)
1.15 (.04 5)
M IN
6.47 (.25 5)
6.10 (.24 0)
3.78 (.149 )
3.54 (.139 )
- A -
10 .54 (.4 15)
10 .29 (.4 05)
2.87 (.11 3)
2.62 (.10 3)
15.24 (.60 0)
14.84 (.58 4)
14.09 (.55 5)
13.47 (.53 0)
3X
1.40 (.055)
1.15 (.045)
2.54 (.10 0)
2X
0 .3 6 (.01 4)
M
B
A
M
4
1
2
3
N O TES:
1 D IM E N S IO N IN G & TO L E R A N C ING P E R A N S I Y 1 4.5M , 1 9 82.
3 O U T LIN E C O N F O R M S TO JE D E C O U T LIN E TO -2 20 A B .
2 C O NTROL LIN G DIM E NSIO N : INCH
4 HEATSINK & LEAD M EASUREM E NTS DO N OT INCLU DE BURRS.
P A RT NU M B E R
IN T E R N A T IO N A L
R E C T IF IE R
L O G O
E X A M P L E : T H IS IS A N IR F 1010
W IT H A S S E M B L Y
L O T C O D E 9 B 1M
AS SE MBL Y
L O T
C O D E
DA T E C O DE
(YYW W )
YY = YEA R
WW = WE E K
9246
IR F 1010
9B
1 M
A
Part Marking Information
TO-220AB
Package Outline
TO-220AB Outline
Dimensions are shown in millimeters (inches)
P A RT NU M B E R
IN TE R N A TIO N A L
RE CT IF IE R
L O G O
E X A M P L E : T H IS IS A N IR F 1010
W IT H A S S E M B L Y
L O T C O D E 9 B 1 M
ASS EMB L Y
L O T
C O D E
DA T E C O DE
(Y Y WW)
YY = YE AR
WW = WE E K
9246
IR F 1010
9B
1 M
A
WORLD HEADQUARTERS: 233 Kansas St., El Segundo, California 90245, Tel: (310) 322 3331
EUROPEAN HEADQUARTERS: Hurst Green, Oxted, Surrey RH8 9BB, UK Tel: ++ 44 1883 732020
IR CANADA: 7321 Victoria Park Ave., Suite 201, Markham, Ontario L3R 2Z8, Tel: (905) 475 1897
IR GERMANY: Saalburgstrasse 157, 61350 Bad Homburg Tel: ++ 49 6172 96590
IR ITALY: Via Liguria 49, 10071 Borgaro, Torino Tel: ++ 39 11 451 0111
IR FAR EAST: K&H Bldg., 2F, 30-4 Nishi-Ikebukuro 3-Chome, Toshima-Ku, Tokyo Japan 171 Tel: 81 3 3983 0086
IR SOUTHEAST ASIA: 315 Outram Road, #10-02 Tan Boon Liat Building, Singapore 0316 Tel: 65 221 8371
http://www.irf.com/
Data and specifications subject to change without notice.
5/98


同様の部品番号 - IRF1310N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1310N ISC-IRF1310N Datasheet
338Kb / 2P
   N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1310NL IRF-IRF1310NL Datasheet
156Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1310NL KERSEMI-IRF1310NL Datasheet
1Mb / 10P
   Advanced Process Technology
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1310NL ISC-IRF1310NL Datasheet
300Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1310NLPBF IRF-IRF1310NLPBF Datasheet
725Kb / 11P
   HEXFET Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF1310N

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1310NS IRF-IRF1310NS Datasheet
156Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=42A)
IRFI1310N IRF-IRFI1310N Datasheet
104Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=24A)
IRFP150N IRF-IRFP150N Datasheet
135Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.035W, Id=42A)
IRF5EA1310 IRF-IRF5EA1310 Datasheet
238Kb / 7P
   POWER MOSFET N-CHANNEL(Vdss=100V, Rds(on)=0.036ohm, Id=23A)
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRFR2407 IRF-IRFR2407 Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.026ohm, Id=42A??
IRFR2905ZPBF IRF-IRFR2905ZPBF Datasheet
278Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 14.5m廓 , ID = 42A )
IRFR4104PBF IRF-IRFR4104PBF Datasheet
273Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 5.5m廓 , ID = 42A )
IRF9510S IRF-IRF9510S Datasheet
176Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-100V, Rds(on)=1.2ohm, Id=-4.0A)
IRF520VS IRF-IRF520VS Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.165ohm, Id=9.6A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com