データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1405S データシート(PDF) 3 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1405S
部品情報  Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=131A??
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1405S データシート(HTML) 3 Page - International Rectifier

  IRF1405S Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1405S Datasheet HTML 9Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
IRF1405S/L
www.irf.com
3
Fig 4. Normalized On-Resistance
Vs. Temperature
Fig 2. Typical Output Characteristics
Fig 1. Typical Output Characteristics
Fig 3. Typical Transfer Characteristics
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 25 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
10
100
1000
0.1
1
10
100
20µs PULSE WIDTH
T = 175 C
J
°
TOP
BOTTOM
VGS
15V
10V
8.0V
7.0V
6.0V
5.5V
5.0V
4.5V
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS
4.5V
1
10
100
1000
4
6
8
10
12
V
= 25V
20µs PULSE WIDTH
DS
V
, Gate-to-Source Voltage (V)
GS
T = 25 C
J
°
T = 175 C
J
°
-60 -40 -20
0
20 40 60 80 100 120 140 160 180
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
T , Junction Temperature ( C)
J
°
V
=
I =
GS
D
10V
169A


同様の部品番号 - IRF1405S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Kersemi Electronic Co.,...
IRF1405S KERSEMI-IRF1405S Datasheet
3Mb / 11P
   AUTOMOTIVE MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1405S ISC-IRF1405S Datasheet
263Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Vishay Siliconix
IRF1405SLPBF VISHAY-IRF1405SLPBF Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
logo
International Rectifier
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
240Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
313Kb / 11P
   Advanced Process Technology
More results

同様の説明 - IRF1405S

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1405 IRF-IRF1405 Datasheet
116Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.3mohm, Id=169A??
IRF1405SPBF IRF-IRF1405SPBF Datasheet
240Kb / 12P
   AUTOMOTIVE MOSFET ( VDSS = 55V , RDS(on) = 5.3m廓 , ID = 131A )
IRFZ24N IRF-IRFZ24N Datasheet
123Kb / 8P
   Power MOSFET (Vdss=55V, Rds(on)=0.07ohm, Id=17A)
IRFBA1405P IRF-IRFBA1405P Datasheet
238Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=5.0mohm, Id=174A??
IRF3205S IRF-IRF3205S Datasheet
160Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=8.0mohm, Id=110A??
IRFR2605 IRF-IRFR2605 Datasheet
345Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=19A)
IRFP054N IRF-IRFP054N Datasheet
109Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.012ohm, Id=81A??
IRFRU5505 IRF-IRFRU5505 Datasheet
108Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.11ohm, Id=-18A)
IRFI3205 IRF-IRFI3205 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.008ohm, Id=64A)
IRFL024N IRF-IRFL024N Datasheet
110Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.075ohm, Id=2.8A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com