データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1407L データシート(PDF) 8 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1407L
部品情報  Power MOSFET(Vdss = 75V, Rds(on) = 0.0078?? Id = 100A??
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1407L データシート(HTML) 8 Page - International Rectifier

Back Button IRF1407L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 10Page - International Rectifier IRF1407L Datasheet HTML 11Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
IRF1407S/IRF1407L
8
www.irf.com
Peak Diode Recovery dv/dt Test Circuit
P.W.
Period
di/dt
Diode Recovery
dv/dt
Ripple
≤ 5%
Body Diode
Forward Drop
Re-Applied
Voltage
Reverse
Recovery
Current
Body Diode Forward
Current
VGS=10V
VDD
ISD
Driver Gate Drive
D.U.T. ISD Waveform
D.U.T. VDS Waveform
Inductor Curent
D =
P.W.
Period
+
-
+
+
+
-
-
-
S
T
R
RG
VDD
• dv/dt controlled by R
G
• I
SD controlled by Duty Factor "D"
• D.U.T. - Device Under Test
D.U.T
*
Circuit Layout Considerations
• Low Stray Inductance
• Ground Plane
• Low Leakage Inductance
Current Transformer
Q
* Reverse Polarity of D.U.T for P-Channel
VGS
[
]
[
]
*** VGS = 5.0V for Logic Level and 3V Drive Devices
[
] ***
Fig 17. For N-channel HEXFET® power MOSFETs


同様の部品番号 - IRF1407L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF1407L ISC-IRF1407L Datasheet
331Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF1407LPBF IRF-IRF1407LPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
logo
Infineon Technologies A...
IRF1407LPbF INFINEON-IRF1407LPbF Datasheet
578Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET
2016-5-26
More results

同様の説明 - IRF1407L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1407SPBF IRF-IRF1407SPBF Datasheet
258Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 75V , RDS(on) = 0.0078廓 , ID = 100A )
IRFR2407 IRF-IRFR2407 Datasheet
129Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.026ohm, Id=42A??
IRF3808 IRF-IRF3808 Datasheet
131Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.007ohm, Id=140A??
IRFP2907 IRF-IRFP2907 Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=4.5mohm, Id=209A??
IRF1407 IRF-IRF1407 Datasheet
127Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.0078ohm, Id=130A??
IRF1607 IRF-IRF1607 Datasheet
234Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=75V, Rds(on)=0.0075ohm, Id=142A??
IRF1104 IRF-IRF1104 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.009ohm, Id=100A??
IRL2203S IRF-IRL2203S Datasheet
173Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=30V, Rds(on)=0.007ohm, Id=100A??
IRFP2907PBF IRF-IRFP2907PBF Datasheet
207Kb / 10P
   AUTOMOTIVE MOSFET (VDSS = 75V , RDS(on) = 4.5m廓 , ID = 209A)
IRF1104PBF IRF-IRF1104PBF Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 0.009廓 , ID = 100A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com