データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF1704 データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 IRF1704
部品情報  Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=170A??
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF1704 データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  IRF1704 Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF1704 Datasheet HTML 8Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 8 page
background image
IRF1704
4
www.irf.com
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Fig 6. Typical Gate Charge Vs.
Gate-to-Source Voltage
Fig 5. Typical Capacitance Vs.
Drain-to-Source Voltage
Fig 7. Typical Source-Drain Diode
Forward Voltage
1
10
100
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

V
C
C
C
=
=
=
=
0V,
C
C
C
f = 1MHz
+ C
+ C
C
SHORTED
GS
iss
gs
gd ,
ds
rss
gd
oss
ds
gd

Ciss

Coss

Crss
1
10
100
1000
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
V
,Source-to-Drain Voltage (V)
SD

V
= 0 V
GS

T = 25 C
J
°

T = 200 C
J
°
10
100
1000
10000
1
10
100

OPERATION IN THIS AREA LIMITED
BY RDS(on)

Single Pulse
T
T
= 200 C
= 25 C
°
°
J
C
V
, Drain-to-Source Voltage (V)
DS

10us

100us

1ms

10ms
0
60
120
180
240
300
0
4
8
12
16
20
Q , Total Gate Charge (nC)
G


FOR TEST CIRCUIT
SEE FIGURE
I =
D
13
100A

V
= 20V
DS
V
= 32V
DS


同様の部品番号 - IRF1704

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1730G IRF-IRF1730G Datasheet
171Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=1.0ohm, Id=3.7A)
IRF1740G IRF-IRF1740G Datasheet
174Kb / 6P
   HEXFET® Power MOSFET
More results

同様の説明 - IRF1704

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF1404 IRF-IRF1404 Datasheet
107Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF1404S IRF-IRF1404S Datasheet
306Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.004ohm, Id=162A??
IRF2204SPBF IRF-IRF2204SPBF Datasheet
256Kb / 12P
   HEXFET짰 Power MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 3.6m廓 , ID = 170A )
IRFPS3810 IRF-IRFPS3810 Datasheet
124Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=100V, Rds(on)=0.009ohm, Id=170A??
IRF1104 IRF-IRF1104 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=0.009ohm, Id=100A??
IRFR4104 IRF-IRFR4104 Datasheet
182Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=5.5mohm, Id=42A)
IRFBA1404P IRF-IRFBA1404P Datasheet
115Kb / 9P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)=3.7mohm, Id=206A)
IRF7470 IRF-IRF7470 Datasheet
119Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRF7471 IRF-IRF7471 Datasheet
214Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=40V, Rds(on)max=13mohm, Id=10A)
IRF1104PBF IRF-IRF1104PBF Datasheet
190Kb / 9P
   HEXFET POWER MOSFET ( VDSS = 40V , RDS(on) = 0.009廓 , ID = 100A )
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com