データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF3315L データシート(PDF) 9 Page - International Rectifier

部品番号 IRF3315L
部品情報  Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.082ohm, Id=21A)
Download  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF3315L データシート(HTML) 9 Page - International Rectifier

Back Button IRF3315L Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRF3315L Datasheet HTML 10Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 10 page
background image
IRF3315S/L
Package Outline
TO-262 Outline
TO-262
Part Marking Information


同様の部品番号 - IRF3315L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Inchange Semiconductor ...
IRF3315L ISC-IRF3315L Datasheet
300Kb / 2P
   Isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
International Rectifier
IRF3315LPBF IRF-IRF3315LPBF Datasheet
386Kb / 10P
   HEXFET Power MOSFET
IRF3315LPBF IRF-IRF3315LPBF Datasheet
391Kb / 11P
   ADVANCED PROCESS TECHNOLOGY
More results

同様の説明 - IRF3315L

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRFIZ34N IRF-IRFIZ34N Datasheet
105Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=55V, Rds(on)=0.04ohm, Id=21A)
IRFIZ34E IRF-IRFIZ34E Datasheet
114Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=60V, Rds(on)=0.042ohm, Id=21A)
IRFB31N20D IRF-IRFB31N20D Datasheet
190Kb / 11P
   Power MOSFET(Vdss=200V, Rds(on)max=0.082ohm, Id=31A)
IRF3415 IRF-IRF3415 Datasheet
94Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
IRFPS3815 IRF-IRFPS3815 Datasheet
101Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.015ohm, Id=105A)
IRFRU6215 IRF-IRFRU6215 Datasheet
141Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-150V, Rds(on)=0.295ohm, Id=-13A)
IRF3315 IRF-IRF3315 Datasheet
124Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.07ohm, Id=27A)
IRF3415S IRF-IRF3415S Datasheet
156Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
IRFP3415 IRF-IRFP3415 Datasheet
92Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)=0.042ohm, Id=43A)
IRF3515S IRF-IRF3515S Datasheet
126Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=150V, Rds(on)max=0.045ohm, Id=41A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com