データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IRF5Y6215CM データシート(PDF) 5 Page - International Rectifier

部品番号 IRF5Y6215CM
部品情報  POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-150V, Rds(on)=0.29ohm, Id=-11A)
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRF5Y6215CM データシート(HTML) 5 Page - International Rectifier

  IRF5Y6215CM Datasheet HTML 1Page - International Rectifier IRF5Y6215CM Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRF5Y6215CM Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRF5Y6215CM Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRF5Y6215CM Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRF5Y6215CM Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRF5Y6215CM Datasheet HTML 7Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 7 page
background image
www.irf.com
5
IRF5Y6215CM
Fig 10a. Switching Time Test Circuit
Fig 10b. Switching Time Waveforms
Fig 11. Maximum Effective Transient Thermal Impedance, Junction-to-Case
Fig 9. Maximum Drain Current Vs.
Case Temperature
VDS
Pulse Width
≤ 1 µs
Duty Factor
≤ 0.1 %
RD
VGS
VDD
RG
D.U.T.
VGS
VDS
90%
10%
VGS
td(on)
tr
td(off)
tf
0.01
0.1
1
10
0.00001
0.0001
0.001
0.01
0.1
1

Notes:
1. Duty factor D = t / t
2. Peak T = P
x Z
+ T
1
2
J
DM
thJC
C

P
t
t
DM
1
2
t , Rectangular Pulse Duration (sec)
1
0.01
0.02
0.05
0.10
0.20
D = 0.50

SINGLE PULSE
(THERMAL RESPONSE)
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
12
T , Case Temperature ( C)
°
C


同様の部品番号 - IRF5Y6215CM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5Y6215CM IRF-IRF5Y6215CM Datasheet
164Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
IRF5Y6215CM IRF-IRF5Y6215CM_15 Datasheet
164Kb / 7P
   Avalanche Energy Ratings
More results

同様の説明 - IRF5Y6215CM

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
International Rectifier
IRF5NJ6215 IRF-IRF5NJ6215 Datasheet
116Kb / 7P
   POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-150V, Rds(on)=0.29ohm, Id=-11A)
C50IRF IRF-C50IRF Datasheet
164Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRF9640 IRF-IRF9640 Datasheet
170Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=-200V, Rds(on)=0.50ohm, Id=-11A)
IRFRU9024N IRF-IRFRU9024N Datasheet
117Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-55V, Rds(on)=0.175ohm, Id=-11A)
IRFP340 IRF-IRFP340 Datasheet
172Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=400V, Rds(on)=0.55ohm, Id=11A)
IRFPC50LC IRF-IRFPC50LC Datasheet
333Kb / 8P
   Power MOSFET(Vdss=600V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
IRF9Z24S IRF-IRF9Z24S Datasheet
311Kb / 10P
   Power MOSFET(Vdss=-60V, Rds(on)=0.28ohm, Id=-11A)
IRF9130 IRF-IRF9130 Datasheet
149Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-100V, Rds(on)=0.30ohm, Id=-11A)
IRF9240 IRF-IRF9240 Datasheet
147Kb / 7P
   TRANSISTORS P-CHANNEL(Vdss=-200V, Rds(on)=0.5ohm, Id=-11A)
448IRF IRF-448IRF Datasheet
168Kb / 6P
   Power MOSFET(Vdss=500V, Rds(on)=0.60ohm, Id=11A)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com