データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SM120AF データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 SM120AF
部品情報  1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

SM120AF データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  SM120AF_15 Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH SM120AF_15 Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SM120AF~SM1200AF
20 V ~ 200 V
1.0 Amp Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
Elektronische Bauelemente
07-Feb-2013 Rev. A
Page 2 of 2
http://www.SeCoSGmbH.com/
Any changes of specification will not be informed individually.
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES


同様の部品番号 - SM120AF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM120AF SECOS-SM120AF Datasheet
236Kb / 2P
   20V ~200V 1.0 Amp Surfacemount Schottky Barrier Rectifiers
More results

同様の説明 - SM120AF_15

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
SS115 ETC-SS115 Datasheet
48Kb / 2P
   1.0 AMP. Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
UNIOHM CORPORATION
SM120A UNIOHM-SM120A Datasheet
66Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SM120A SECOS-SM120A Datasheet
142Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
SM120A SECOS-SM120A_15 Datasheet
676Kb / 2P
   1.0 AMP Surface Mount Schottky Barrier Rectifiers
logo
Nanjing International G...
SS12F DGNJDZ-SS12F Datasheet
341Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS120-200V-DO-214AC DGNJDZ-SS120-200V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SS13-1A-30V-DO-214AC DGNJDZ-SS13-1A-30V-DO-214AC Datasheet
255Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5818.1A-DO-213AB DGNJDZ-SM5818.1A-DO-213AB Datasheet
237Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SK12 DGNJDZ-SK12 Datasheet
144Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SM5817 DGNJDZ-SM5817 Datasheet
203Kb / 2P
   1.0 AMP SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL




プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com