データシートサーチシステム |
|
SM360508-5 データシート(PDF) 1 Page - DB Unlimited. |
|
SM360508-5 データシート(HTML) 1 Page - DB Unlimited. |
|
1 / 1 page Value Unit Version Date Approved Round 1 2/5/2014 J.S 500 (Hz) 500 ~ 10,000 (Hz) 94 (dBA) 8 (Ohm) Mylar 0.25 (W) 0.5 (W) Flush Mount Drawn by Date Checked by Date Approved by Date - 20 ~ + 60 °C G.W. 10/31/2013 C.E. 10/21/2013 J.S 2/5/2014 - 30 ~ + 60 °C 8.6 (g) Description Released from Engineering Notes 2) All parts meet RoHS Resonant Frequency Impedance 1) All dimensions are in mm unless otherwise noted Mount Type Max Power Weight Storage Temperature Revision History Specifications Frequency Range SPL @ 10cm Operating Temperature SM360508-5 Dynamic Speaker Shape Description Nominal Power Cone Material sales@dbunlimitedco.com | www.dbunlimitedco.com ©2013, DB Unlimited Sheet 1 of 1 |
同様の部品番号 - SM360508-5 |
|
同様の説明 - SM360508-5 |
|
|
リンク URL |
プライバシーポリシー |
ALLDATASHEET.JP |
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか? [ DONATE ] |
Alldatasheetは | 広告 | お問い合わせ | プライバシーポリシー | リンク交換 | メーカーリスト All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |